công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74AC648DW bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74AC648DW
Giải thích chi tiết về linh kiện  OCTAL TRANSCEIVER/REGISTER WITH 3-STATE OUTPUTS (INVERTING)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC74AC648DW bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Motorola, Inc

  MC74AC648DW Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74AC648DW Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74AC648DW Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74AC648DW Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74AC648DW Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC74AC648DW Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC74AC648DW Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC74AC648DW Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC74AC648DW Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
MC74AC648 MC74ACT648
5-2
FACT DATA
FUNCTION TABLE
Inputs
Data I/O*
Operation or Function
G
DIR
CAB
CBA
SAB
SBA
A0–A7
B0–B7
Operation or Function
H
H
X
X
H or L
H or L
X
X
X
X
Input
Input
Isolation
Store A and B Data
L
L
L
L
X
X
X
X
X
X
L
H
Output
Input
Real Time B Data to A Bus
Stored B Data to A Bus
L
L
H
H
X
H or L
X
X
L
H
X
X
Input
Output
Real Time A Data to B Bus
Stored A Data to B Bus
* The data output functions may be enabled or disabled by various signals at the G and DIR inputs. Data input functions are always enabled; i.e., data at the bus
pins will be stored on every LOW-to-HIGH transition of the appropriate clock inputs.
H = HIGH Voltage Level
L = LOW Voltage Level
X = Immaterial
= LOW-to-HIGH Transition
1 OF 8 CHANNELS
D0
C0
D0
C0
CAB
SAB
DIR
CBA
SBA
G
B0
A0
TO 7 OTHER CHANNELS
LOGIC DIAGRAM
Please note that this diagram is provided only for the understanding of logic
operations and should not be used to estimate propagation delays.
1
CAB
2
SAB
3
DIR
4
A0
5
A1
6
A2
7
A3
8
A4
9
A5
10
A6
11
A7
12
GND
24
23
22
21
20
19
18
17
16
14
13
VCC
CBA
SBA
G
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
PIN NAMES
A0–A7
Data Register Inputs
Data Register A Outputs
B0–B7
Data Register B Inputs
Data Register B Outputs
CAB, CBA
Clock Pulse Inputs
SAB, SBA
Transmit/Receive Inputs
DIR, G
Output Enable Inputs
15


Số phần tương tự - MC74AC648DW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74AC640 MOTOROLA-MC74AC640 Datasheet
190Kb / 6P
   OCTAL BIDIRECTIONAL TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
MC74AC640DW MOTOROLA-MC74AC640DW Datasheet
190Kb / 6P
   OCTAL BIDIRECTIONAL TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
MC74AC640N MOTOROLA-MC74AC640N Datasheet
190Kb / 6P
   OCTAL BIDIRECTIONAL TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
MC74AC643 MOTOROLA-MC74AC643 Datasheet
188Kb / 6P
   OCTAL BIDIRECTIONAL TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
MC74AC643DW MOTOROLA-MC74AC643DW Datasheet
188Kb / 6P
   OCTAL BIDIRECTIONAL TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - MC74AC648DW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74AC652 MOTOROLA-MC74AC652 Datasheet
233Kb / 8P
   OCTAL TRANSCEIVER/REGISTER WITH 3-STATE OUTPUTS (NON-INVERTING)
MC74AC646 MOTOROLA-MC74AC646 Datasheet
258Kb / 9P
   OCTAL TRANSCEIVER/REGISTER WITH 3-STATE OUTPUTS (NON-INVERTING)
logo
ON Semiconductor
MC74AC646 ONSEMI-MC74AC646 Datasheet
82Kb / 12P
   OCTAL TRANSCEIVER/REGISTER WITH 3-STATE OUTPUTS (NON-INVERTING)
May, 2001 ??Rev. 5
logo
NXP Semiconductors
74ABT648 PHILIPS-74ABT648 Datasheet
120Kb / 14P
   Octal transceiver/register, inverting 3-State
1998 Jun 08
74ABT651 PHILIPS-74ABT651 Datasheet
88Kb / 7P
   Octal transceiver/register, inverting 3-State
1995 Sep 06
logo
Fairchild Semiconductor
74AC646 FAIRCHILD-74AC646 Datasheet
72Kb / 10P
   Octal Transceiver/Register with 3-STATE Outputs
74F646 FAIRCHILD-74F646 Datasheet
78Kb / 9P
   Octal Transceiver/Register with 3-STATE Outputs
74AC646 FAIRCHILD-74AC646_00 Datasheet
82Kb / 9P
   Octal Transceiver/Register with 3-STATE Outputs
logo
ON Semiconductor
MC74AC646 ONSEMI-MC74AC646_15 Datasheet
97Kb / 10P
   Octal Transceiver/Register with 3-State Outputs
March, 2015 ??Rev. 7
MC74AC652 ONSEMI-MC74AC652_15 Datasheet
94Kb / 10P
   Octal Transceiver/Register with 3-State Outputs
March, 2015 ??Rev. 7
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com