công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74ACT573 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74ACT573
Giải thích chi tiết về linh kiện  OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC74ACT573 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Motorola, Inc

  MC74ACT573 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74ACT573 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74ACT573 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74ACT573 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74ACT573 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC74ACT573 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC74ACT573 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC74ACT573 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
5-1
FACT DATA
Octal DType Latch
with 3State Outputs
The MC74AC573/74ACT573 is a high-speed octal latch with buffered common
Latch Enable (LE) and buffered common Output Enable (OE) inputs.
The MC74AC573/74ACT573 is functionally identical to the MC74AC373/
74ACT373 but has inputs and outputs on opposite sides.
• Inputs and Outputs on Opposite Sides of Package
Allowing Easy Interface with Microprocessors
• Useful as Input or Output Port for Microprocessors
• Functionally Identical to MC74AC373/74ACT373
• 3-State Outputs for Bus Interfacing
• Outputs Source/Sink 24 mA
• ′ACT573 Has TTL Compatible Inputs
19
20
18
17
16
15
14
2
1
3
4
5
6
7
VCC
13
8
12
9
11
10
O0
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
LE
OE
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
GND
PIN NAMES
D0–D7
Data Inputs
LE
Latch Enable Input
OE
3-State Output Enable Input
O0–O7
3-State Latch Outputs
TRUTH TABLE
Inputs
Outputs
OE
LE
Dn
On
L
H
H
H
L
H
L
H
L
L
X
O0
H
X
X
Z
H = HIGH Voltage Level
L = LOW Voltage Level
Z = High Impedance
X = Immaterial
O0 = Previous O0 before LOW-to-HIGH Transition of Clock
MC74AC573
MC74ACT573
OCTAL D-TYPE
LATCH WITH
3-STATE OUTPUTS
N SUFFIX
CASE 738-03
PLASTIC
DW SUFFIX
CASE 751D-04
PLASTIC
LOGIC SYMBOL
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
LE
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7
OE
O0


Số phần tương tự - MC74ACT573

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74ACT573 ONSEMI-MC74ACT573 Datasheet
126Kb / 12P
   OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
September, 2005 ??Rev. 7
MC74ACT573DTR2 ONSEMI-MC74ACT573DTR2 Datasheet
126Kb / 12P
   OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
September, 2005 ??Rev. 7
MC74ACT573DTR2G ONSEMI-MC74ACT573DTR2G Datasheet
126Kb / 12P
   OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
September, 2005 ??Rev. 7
MC74ACT573DTR2G ONSEMI-MC74ACT573DTR2G Datasheet
103Kb / 10P
   Octal Buffer/Line Driver with 3-State Outputs
March, 2015 ??Rev. 8
MC74ACT573DW ONSEMI-MC74ACT573DW Datasheet
126Kb / 12P
   OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
September, 2005 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MC74ACT573

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74VHC573MX FAIRCHILD-74VHC573MX Datasheet
253Kb / 9P
   Octal D-Type Latch with 3-STATE Outputs
74F573SJX FAIRCHILD-74F573SJX Datasheet
72Kb / 7P
   Octal D-Type Latch with 3-STATE Outputs
74VHC373SJX FAIRCHILD-74VHC373SJX Datasheet
209Kb / 9P
   Octal D-Type Latch with 3-STATE Outputs
logo
Motorola, Inc
MC74AC564 MOTOROLA-MC74AC564 Datasheet
211Kb / 8P
   OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Fairchild Semiconductor
74F573 FAIRCHILD-74F573 Datasheet
71Kb / 7P
   Octal D-Type Latch with 3-STATE Outputs
74FR573 FAIRCHILD-74FR573 Datasheet
51Kb / 6P
   Octal D-Type Latch with 3-STATE Outputs
74VHCT573A FAIRCHILD-74VHCT573A Datasheet
91Kb / 8P
   Octal D-Type Latch with 3-STATE Outputs
74VHC573 FAIRCHILD-74VHC573_07 Datasheet
252Kb / 9P
   Octal D-Type Latch with 3-STATE Outputs
74VHC373 FAIRCHILD-74VHC373_07 Datasheet
209Kb / 9P
   Octal D-Type Latch with 3-STATE Outputs
logo
Motorola, Inc
MC74AC563 MOTOROLA-MC74AC563 Datasheet
216Kb / 8P
   OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com