công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74AC564N bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74AC564N
Giải thích chi tiết về linh kiện  OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC74AC564N bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Motorola, Inc

  MC74AC564N Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74AC564N Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74AC564N Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74AC564N Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74AC564N Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC74AC564N Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC74AC564N Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC74AC564N Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
MC74AC564 MC74ACT564
5-7
FACT DATA
AC OPERATING REQUIREMENTS
Symbol
Parameter
VCC*
(V)
74ACT
74ACT
Unit
Fig.
No.
Symbol
Parameter
VCC*
(V)
TA = +25°C
CL = 50 pF
TA = –40°C
to +85
°C
CL = 50 pF
Unit
Fig.
No.
Typ
Guaranteed Minimum
ts
Setup Time, HIGH or LOW
Dn to CP
5.0
2.5
3.0
ns
3-9
ts
Dn to CP
5.0
2.5
3.0
ns
3-9
th
Hold Time, HIGH or LOW
Dn to CP
5.0
1.0
1.0
ns
3-9
th
Dn to CP
5.0
1.0
1.0
ns
3-9
tw
LE Pulse Width
HIGH or LOW
5.0
3.0
3.5
ns
3-6
tw
HIGH or LOW
5.0
3.0
3.5
ns
3-6
* Voltage Range 3.3 V is 3.3 V
±0.3 V.
* Voltage Range 5.0 V is 5.0 V
±0.5 V.
CAPACITANCE
Symbol
Parameter
Value
Typ
Unit
Test Conditions
CIN
Input Capacitance
4.5
pF
VCC = 5.0 V
CPD
Power Dissipation Capacitance
50
pF
VCC = 5.0 V


Số phần tương tự - MC74AC564N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74AC564 ONSEMI-MC74AC564 Datasheet
189Kb / 9P
   Octal D-Type Latch with 3-State Outputs
June, 2006 ??Rev. 5
More results

Mô tả tương tự - MC74AC564N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74VHC573MX FAIRCHILD-74VHC573MX Datasheet
253Kb / 9P
   Octal D-Type Latch with 3-STATE Outputs
74F573SJX FAIRCHILD-74F573SJX Datasheet
72Kb / 7P
   Octal D-Type Latch with 3-STATE Outputs
74VHC373SJX FAIRCHILD-74VHC373SJX Datasheet
209Kb / 9P
   Octal D-Type Latch with 3-STATE Outputs
logo
Motorola, Inc
MC74AC573 MOTOROLA-MC74AC573 Datasheet
211Kb / 8P
   OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Fairchild Semiconductor
74F573 FAIRCHILD-74F573 Datasheet
71Kb / 7P
   Octal D-Type Latch with 3-STATE Outputs
74FR573 FAIRCHILD-74FR573 Datasheet
51Kb / 6P
   Octal D-Type Latch with 3-STATE Outputs
74VHCT573A FAIRCHILD-74VHCT573A Datasheet
91Kb / 8P
   Octal D-Type Latch with 3-STATE Outputs
74VHC573 FAIRCHILD-74VHC573_07 Datasheet
252Kb / 9P
   Octal D-Type Latch with 3-STATE Outputs
74VHC373 FAIRCHILD-74VHC373_07 Datasheet
209Kb / 9P
   Octal D-Type Latch with 3-STATE Outputs
logo
Motorola, Inc
MC74AC563 MOTOROLA-MC74AC563 Datasheet
216Kb / 8P
   OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com