công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74AC86D bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74AC86D
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUAD 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATE
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC74AC86D bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Motorola, Inc

  MC74AC86D Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74AC86D Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74AC86D Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74AC86D Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74AC86D Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
5-1
FACT DATA
Quad 2Input ExclusiveOR Gate
• Outputs Source/Sink 24 mA
13
14
12
11
10
9
8
2
1
3
4
5
6
7
GND
VCC
MAXIMUM RATINGS*
Symbol
Parameter
Value
Unit
VCC
DC Supply Voltage (Referenced to GND)
–0.5 to +7.0
V
Vin
DC Input Voltage (Referenced to GND)
–0.5 to VCC +0.5
V
Vout
DC Output Voltage (Referenced to GND)
–0.5 to VCC +0.5
V
Iin
DC Input Current, per Pin
±20
mA
Iout
DC Output Sink/Source Current, per Pin
±50
mA
ICC
DC VCC or GND Current per Output Pin
±50
mA
Tstg
Storage Temperature
–65 to +150
°C
* Maximum Ratings are those values beyond which damage to the device may occur. Functional operation should be restricted to the Recommended
Operating Conditions.
MC74AC86
MC74ACT86
QUAD 2-INPUT
EXCLUSIVE-OR GATE
N SUFFIX
CASE 646-06
PLASTIC
D SUFFIX
CASE 751A-03
PLASTIC


Số phần tương tự - MC74AC86D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74AC86D ONSEMI-MC74AC86D Datasheet
89Kb / 8P
   QUAD 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATE
April, 2005 ??Rev. 7
MC74AC86D ONSEMI-MC74AC86D Datasheet
148Kb / 9P
   Quad 2?묲nput Exclusive?뭀R Gate
October, 2006 ??Rev. 8
MC74AC86DG ONSEMI-MC74AC86DG Datasheet
89Kb / 8P
   QUAD 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATE
April, 2005 ??Rev. 7
MC74AC86DG ONSEMI-MC74AC86DG Datasheet
148Kb / 9P
   Quad 2?묲nput Exclusive?뭀R Gate
October, 2006 ??Rev. 8
MC74AC86DG ONSEMI-MC74AC86DG Datasheet
88Kb / 8P
   Quad 2-Input Exclusive-OR Gate
January, 2014 ??Rev. 9
More results

Mô tả tương tự - MC74AC86D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LV86 NXP-74LV86 Datasheet
96Kb / 15P
   Quad 2-input exclusive-OR gate
Rev. 03-27 November 2007
logo
Fairchild Semiconductor
74AC86PC FAIRCHILD-74AC86PC Datasheet
98Kb / 7P
   Quad 2-Input Exclusive-OR Gate
logo
Motorola, Inc
SN54LS386 MOTOROLA-SN54LS386 Datasheet
120Kb / 4P
   QUAD 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATE
logo
NXP Semiconductors
74HC86 PHILIPS-74HC86 Datasheet
34Kb / 6P
   Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate
December 1990
logo
Fairchild Semiconductor
DM74LS86 FAIRCHILD-DM74LS86 Datasheet
61Kb / 5P
   Quad 2-Input Exclusive-OR Gate
logo
Unisonic Technologies
U74LVC86A UTC-U74LVC86A_15 Datasheet
200Kb / 6P
   QUAD 2-INPUT EXCLUSIVE OR GATE
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT86-Q100 NEXPERIA-74HCT86-Q100 Datasheet
226Kb / 12P
   Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate
Rev. 3 - 10 March 2021
logo
NXP Semiconductors
74LV86 PHILIPS-74LV86 Datasheet
103Kb / 10P
   Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate
1998 Apr 20
logo
System Logic Semiconduc...
SL74LS86 SLS-SL74LS86 Datasheet
29Kb / 3P
   Quad 2-Input Exclusive OR Gate
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HC86 FAIRCHILD-MM74HC86 Datasheet
81Kb / 7P
   Quad 2-Input Exclusive OR Gate
logo
Hitachi Semiconductor
HD74AC86 HITACHI-HD74AC86 Datasheet
43Kb / 7P
   Quad 2-Input Exclusive-OR-Gate
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com