công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC145442BDW bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC145442BDW
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE-CHIP 300-BAUD MODEM
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC145442BDW bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Motorola, Inc

Back Button MC145442BDW Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC145442BDW Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC145442BDW Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC145442BDW Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC145442BDW Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC145442BDW Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC145442BDW Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC145442BDW Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc MC145442BDW Datasheet HTML 11Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
MC145442B
•MC145443B
MOTOROLA
7
15
16
11
RxA2
RxA1
TxD
+
AAF
S/H
MODULATOR
LOW–BAND
BPF
HIGH–BAND
BPF
AC
AMP
SMOOTHING
FILTER
CARRIER
DETECT
DEMOD
+
3
5
1
17
18
CD
RxD
DSI
TxA
Exl
(a) Originate/Channel 1 Mode (MODE = High, LB = Low)
(b) Answer/Channel 2 Mode (MODE = Low, LB = Low)
15
16
11
RxA2
RxA1
TxD
+
AAF
S/H
MODULATOR
LOW–BAND
BPF
HIGH–BAND
BPF
AC
AMP
SMOOTHING
FILTER
CARRIER
DETECT
DEMOD
+
3
5
1
17
18
CD
RxD
DSI
TxA
Exl
15
16
11
RxA2
RxA1
TxD
+
AAF
S/H
MODULATOR
LOW–BAND
BPF
HIGH–BAND
BPF
AC
AMP
SMOOTHING
FILTER
CARRIER
DETECT
DEMOD
+
3
5
1
17
18
CD
RxD
DSI
TxA
Exl
(c) Originate/Channel 1 Mode and Analog Loopback State (MODE = High, LB = Low)
+
AAF
S/H
MODULATOR
LOW–BAND
BPF
HIGH–BAND
BPF
AC
AMP
SMOOTHING
FILTER
CARRIER
DETECT
DEMOD
+
3
5
1
17
18
CD
RxD
DSI
TxA
Exl
15
16
11
RxA2
RxA1
TxD
(d) Answer/Channel 2 Mode and Analog Loopback State (MODE = Low, LB = Low)
Figure 4. Basic Operating Modes


Số phần tương tự - MC145442BDW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LANSDALE Semiconductor ...
MC145442BDW LANSDALE-MC145442BDW Datasheet
800Kb / 11P
   Single-Chip 300-Baud Modem
MC145442BDW LANSDALE-MC145442BDW Datasheet
395Kb / 11P
   Single?밅hip 300?밄aud Modem
More results

Mô tả tương tự - MC145442BDW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC145444 MOTOROLA-MC145444 Datasheet
165Kb / 12P
   Single-Chip 300-Baud Modem
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML145442 LANSDALE-ML145442 Datasheet
800Kb / 11P
   Single-Chip 300-Baud Modem
logo
Motorola, Inc
MC145442 MOTOROLA-MC145442 Datasheet
227Kb / 12P
   SINGLE-CHIP 300-BAUD MODEM
logo
National Semiconductor ...
MM74HC943 NSC-MM74HC943 Datasheet
153Kb / 8P
   300 Baud Modem
logo
Motorola, Inc
MC145446A MOTOROLA-MC145446A Datasheet
267Kb / 14P
   SINGLE-CHIP 300-BAUD MODEM WITH DTMF TRANSCEIVER
logo
National Semiconductor ...
74VHC943 NSC-74VHC943 Datasheet
179Kb / 12P
   300 Baud Modem (5V Supply)
logo
CML Microcircuits
FX409 CMLMICRO-FX409 Datasheet
289Kb / 6P
   1200 BAUD FFSK MODEM
logo
OKI electronic componet...
MSM6926 OKI-MSM6926 Datasheet
183Kb / 25P
   300 bps Single Chip FSK MODEM
logo
TDK Electronics
TSC73M223 TDK-TSC73M223 Datasheet
45Kb / 6P
   1200 Baud FSK Modem
logo
CML Microcircuits
FX419 CMLMICRO-FX419 Datasheet
367Kb / 7P
   1200 BAUD FFSK MODEM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com