công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74ACT14MEL bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74ACT14MEL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hex Inverter Schmitt Trigger
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74ACT14MEL bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  MC74ACT14MEL Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74ACT14MEL Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74ACT14MEL Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74ACT14MEL Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74ACT14MEL Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74ACT14MEL Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74ACT14MEL Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74ACT14MEL Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
MC74AC14, MC74ACT14
http://onsemi.com
5
AC CHARACTERISTICS (For Figures and Waveforms – See Section 3 of the ON Semiconductor FACT Data Book, DL138/D)
74ACT
74ACT
Symbol
Parameter
VCC*
(V)
TA = +25°C
CL = 50 pF
TA = –40°C
to +85
°C
CL = 50 pF
Unit
Fig.
No.
Min
Typ
Max
Min
Max
tPLH
Propagation Delay
5.0
1.5
11.5
1.0
12.5
ns
3–5
tPHL
Propagation Delay
5.0
1.5
10.0
1.0
11.0
ns
3–5
*Voltage Range 5.0 V is 5.0 V
±0.5 V.
CAPACITANCE
Symbol
Parameter
Value
Typ
Unit
Test Conditions
CIN
Input Capacitance
4.5
pF
VCC = 5.0 V
CPD
Power Dissipation Capacitance
25
pF
VCC = 5.0 V
MARKING DIAGRAMS
A
= Assembly Location
WL, L
= Wafer Lot
YY, Y
= Year
WW, W = Work Week
PDIP–14
SO–14
TSSOP–14
MC74AC14N
AWLYYWW
AC14
AWLYWW
AC
14
ALYW
ACT
14
ALYW
ACT14
AWLYWW
MC74ACT14N
AWLYYWW
74AC14
ALYW
EIAJ–14
74ACT14
ALYW


Số phần tương tự - MC74ACT14MEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74ACT14MEL ONSEMI-MC74ACT14MEL Datasheet
144Kb / 9P
   Hex Inverter Schmitt Trigger
October, 2006 ??Rev. 7
MC74ACT14MELG ONSEMI-MC74ACT14MELG Datasheet
144Kb / 9P
   Hex Inverter Schmitt Trigger
October, 2006 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MC74ACT14MEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74AC14 MOTOROLA-MC74AC14 Datasheet
128Kb / 5P
   HEX INVERTER SCHMITT HEX INVERTER SCHMITT TRIGGER
logo
System Logic Semiconduc...
SL74HC14 SLS-SL74HC14 Datasheet
33Kb / 4P
   Hex Schmitt-Trigger Inverter
logo
Hitachi Semiconductor
HD74AC14 HITACHI-HD74AC14 Datasheet
44Kb / 8P
   Hex Inverter Schmitt Trigger
logo
Texas Instruments
SN74AUC14 TI-SN74AUC14 Datasheet
185Kb / 8P
[Old version datasheet]   HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTER
SN74ALVC14 TI-SN74ALVC14_06 Datasheet
261Kb / 11P
[Old version datasheet]   HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTER
SN74AHC14-EP TI1-SN74AHC14-EP Datasheet
555Kb / 12P
[Old version datasheet]   HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTER
logo
Fairchild Semiconductor
74F14SCX FAIRCHILD-74F14SCX Datasheet
68Kb / 5P
   Hex Inverter Schmitt Trigger
logo
Texas Instruments
SN74AHCT14-EP TI1-SN74AHCT14-EP Datasheet
421Kb / 8P
[Old version datasheet]   HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTER
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK74LS14 KODENSHI-KK74LS14 Datasheet
213Kb / 4P
   Hex Schmitt-Trigger Inverter
logo
Unisonic Technologies
U74AC14 UTC-U74AC14 Datasheet
133Kb / 5P
   HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com