công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM317L bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM317L
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM317L bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button LM317L Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM317L Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM317L Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM317L Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM317L Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM317L Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM317L Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM317L Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM317L Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
MECHANICAL DATA
MSOT002A – OCTOBER 1994 – REVISED NOVEMBER 2001
1
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
LP (O-PBCY-W3)
PLASTIC CYLINDRICAL PACKAGE
4040001-2 /C 10/01
STRAIGHT LEAD OPTION
0.016 (0,41)
0.014 (0,35)
0.157 (4,00) MAX
FORMED LEAD OPTION
0.104 (2,65)
0.210 (5,34)
0.170 (4,32)
0.050 (1,27)
0.016 (0,41)
0.022 (0,56)
0.500 (12,70) MIN
Seating
Plane
0.175 (4,44)
0.205 (5,21)
0.165 (4,19)
0.125 (3,17)
DIA
D
C
0.105 (2,67)
0.095 (2,41)
0.135 (3,43) MIN
0.080 (2,03)
0.055 (1,40)
0.045 (1,14)
1
0.105 (2,67)
23
0.080 (2,03)
0.105 (2,67)
NOTES: A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Lead dimensions are not controlled within this area
D. FAlls within JEDEC TO -226 Variation AA (TO-226 replaces TO-92)
E. Shipping Method:
Straight lead option available in bulk pack only.
Formed lead option available in tape & reel or ammo pack.


Số phần tương tự - LM317L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM317L NSC-LM317L Datasheet
442Kb / 17P
   3-Terminal Adjustable Regulator
logo
STMicroelectronics
LM317L STMICROELECTRONICS-LM317L Datasheet
290Kb / 18P
   Low current 1.2 to 37V adjustable voltage regulator
logo
ON Semiconductor
LM317L ONSEMI-LM317L Datasheet
184Kb / 12P
   LOW CURRENT THREE-TERMINAL ADJUSTABLE POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
1996 Rev 1
logo
Wing Shing Computer Com...
LM317L WINGS-LM317L Datasheet
68Kb / 1P
   THREE-TERMINAL POSITIVE VOLTAGE REGULATOR IC
logo
STMicroelectronics
LM317L STMICROELECTRONICS-LM317L Datasheet
130Kb / 8P
   LOW CURRENT 1.2V TO 37V ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
February 2003
More results

Mô tả tương tự - LM317L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM337L NSC-LM337L Datasheet
89Kb / 5P
   3-Terminal Adjustable Regulator
logo
Texas Instruments
LM317 TI1-LM317_16 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   3-Terminal Adjustable Regulator
logo
List of Unclassifed Man...
GM317 ETC-GM317 Datasheet
352Kb / 8P
   3- TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
logo
Texas Instruments
LM317M TI-LM317M_07 Datasheet
219Kb / 12P
[Old version datasheet]   3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
LM317M_0701 TI-LM317M_0701 Datasheet
369Kb / 14P
[Old version datasheet]   3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
logo
National Semiconductor ...
LM117 NSC-LM117 Datasheet
645Kb / 25P
   3-Terminal Adjustable Regulator
LM117HV NSC-LM117HV Datasheet
469Kb / 15P
   3-Terminal Adjustable Regulator
logo
Texas Instruments
LM317MQDCYRG4 TI1-LM317MQDCYRG4 Datasheet
868Kb / 17P
[Old version datasheet]   3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
LM317L TGS-LM317L Datasheet
382Kb / 14P
   3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
logo
Texas Instruments
LM317M TI-LM317M Datasheet
219Kb / 12P
[Old version datasheet]   3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
logo
National Semiconductor ...
LM317L NSC-LM317L_06 Datasheet
918Kb / 16P
   3-Terminal Adjustable Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com