công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC145170DT1 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC145170DT1
Giải thích chi tiết về linh kiện  PLL Frequency Synthesizer with Serial Interface CMOS
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC145170DT1 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Motorola, Inc

Back Button MC145170DT1 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC145170DT1 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC145170DT1 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC145170DT1 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC145170DT1 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC145170DT1 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC145170DT1 Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC145170DT1 Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc MC145170DT1 Datasheet HTML 11Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 27 page
background image
MC145170–1
MOTOROLA
7
SINE WAVE
GENERATOR
100 pF
MC145170–1
TEST
POINT
V+
VDD
fin
fV
Vin
50
*
Figure 7. Test Circuit
SINE WAVE
GENERATOR
50
0.01
µF
TEST
POINT
VDD
OSCin
fR
Vin
Figure 8. Test Circuit
C1
TEST
POINT
VDD
REFout
VSS
OSCin
OSCout
C2
Figure 9. Test Circuit
50%
REFout
1/f REFout
Figure 10. Switching Waveform
10%
90%
OUTPUT
tTLH
tTHL
Figure 11. Switching Waveform
50%
tw
TEST POINT
DEVICE
UNDER
TEST
CL*
* Includes all probe and
fixture capacitance.
Figure 12. Test Circuit
VSS
V+
VSS
V+
MC145170–1
OSCout
MC145170–1
OUTPUT
* Characteristic impedance
10 M


Số phần tương tự - MC145170DT1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC145170DT2 MOTOROLA-MC145170DT2 Datasheet
871Kb / 32P
   PLL Frequency Synthesizer with Serial Interface
logo
LANSDALE Semiconductor ...
MC145170DT2 LANSDALE-MC145170DT2 Datasheet
13Mb / 26P
   Phase-Frequency Detector PLL Frequency Synthesizer with Serial Interface
logo
Freescale Semiconductor...
MC145170DT2 FREESCALE-MC145170DT2 Datasheet
1Mb / 32P
   PLL Frequency Synthesizer with Serial Interface
More results

Mô tả tương tự - MC145170DT1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC145170 MOTOROLA-MC145170 Datasheet
486Kb / 16P
   PLL Frequency Synthesizer with Serial Interface CMOS
MC14570 MOTOROLA-MC14570 Datasheet
486Kb / 16P
   PLL FREQUENCY SYNTHESIZER WITH SERIAL INTERFACE
logo
Freescale Semiconductor...
MC145170-2 FREESCALE-MC145170-2 Datasheet
1Mb / 32P
   PLL Frequency Synthesizer with Serial Interface
logo
Motorola, Inc
MC145170-2 MOTOROLA-MC145170-2 Datasheet
871Kb / 32P
   PLL Frequency Synthesizer with Serial Interface
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML145170 LANSDALE-ML145170 Datasheet
13Mb / 26P
   Phase-Frequency Detector PLL Frequency Synthesizer with Serial Interface
ML145106 LANSDALE-ML145106 Datasheet
389Kb / 8P
   PLL Frequency Synthesizer CMOS
logo
Fujitsu Component Limit...
MB87001A FUJITSU-MB87001A Datasheet
339Kb / 12P
   CMOS PLL FREQUENCY SYNTHESIZER
logo
Motorola, Inc
MC145106 MOTOROLA-MC145106 Datasheet
119Kb / 8P
   PLL FREQUENCY SYNTHESIZER CMOS
logo
Fujitsu Component Limit...
MB87014A FUJITSU-MB87014A Datasheet
658Kb / 12P
   CMOS PLL Frequency Synthesizer
MB87073 FUJITSU-MB87073 Datasheet
409Kb / 12P
   CMOS PLL FREQUENCY SYNTHESIZER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com