công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM311PSR bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM311PSR
Giải thích chi tiết về linh kiện  DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM311PSR bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button LM311PSR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM311PSR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM311PSR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM311PSR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM311PSR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM311PSR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM311PSR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM311PSR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM311PSR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 25 page
background image
LM111, LM211, LM311
DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES
SLCS007H – SEPTEMBER 1973 – REVISED AUGUST 2003
8
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
TYPICAL CHARACTERISTICS
Figure 4
4
3
1
0
0
50
100
150
200
250
5
t – Time – ns
300
350
2
OUTPUT RESPONSE FOR
VARIOUS INPUT OVERDRIVES
100 mV
20 mV
2 mV
5 mV
VCC± = ±15 V
RC = 500 Ω to 5 V
TA = 25°C
Figure 5
4
3
1
0
0
50
100
150
200
250
5
t – Time – ns
OUTPUT RESPONSE FOR
VARIOUS INPUT OVERDRIVES
300
350
2
20 mV
5 mV
2 mV
100 mV
VCC± = ±15 V
RC = 500 Ω to 5 V
TA = 25°C
VID
VCC+ = 15 V
500
VO
VCC– = –15 V
TEST CIRCUIT FOR FIGURES 4 AND 5
5 V


Số phần tương tự - LM311PSR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM311PSR TI-LM311PSR Datasheet
653Kb / 28P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES
LM311PSR TI1-LM311PSR Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES
LM311PSR TI1-LM311PSR Datasheet
2Mb / 38P
[Old version datasheet]   Quad Differential Comparators
LM311PSR TI1-LM311PSR Datasheet
2Mb / 38P
[Old version datasheet]   LMx11 Quad Differential Comparators
LM311PSRE4 TI-LM311PSRE4 Datasheet
653Kb / 28P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES
More results

Mô tả tương tự - LM311PSR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM211P TI1-LM211P Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES
LM111 TI1-LM111_14 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES
LM111_1003 TI-LM111_1003 Datasheet
653Kb / 28P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES
LP211 TI-LP211_06 Datasheet
240Kb / 11P
[Old version datasheet]   LOW-POWER DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES
LP211 TI1-LP211_14 Datasheet
829Kb / 14P
[Old version datasheet]   LOW-POWER DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES
LM211-Q1 TI-LM211-Q1 Datasheet
339Kb / 18P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATOR WITH STROBES
LM211-Q1 TI1-LM211-Q1_14 Datasheet
354Kb / 21P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATOR WITH STROBES
LM211-EP TI1-LM211-EP_14 Datasheet
820Kb / 24P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATOR WITH STROBES
LM211-EP TI1-LM211-EP Datasheet
597Kb / 22P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATOR WITH STROBES
LM211-EP TI1-LM211-EP_16 Datasheet
820Kb / 23P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATOR WITH STROBES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com