công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD4067B bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện CD4067B
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS Analog Multiplexers/Demultiplexers
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

CD4067B bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button CD4067B Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CD4067B Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CD4067B Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments CD4067B Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments CD4067B Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments CD4067B Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments CD4067B Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments CD4067B Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments CD4067B Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 15 page
background image
MECHANICAL DATA
MPDI008 – OCTOBER 1994
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
N (R-PDIP-T**)
PLASTIC DUAL-IN-LINE PACKAGE
24 PIN SHOWN
12
Seating Plane
0.560 (14,22)
0.520 (13,21)
13
0.610 (15,49)
0.590 (14,99)
52
48
40
0.125 (3,18) MIN
2.390
(60,71)
(62,23)
(53,09)
(51,82)
2.040
2.090
2.450
2.650
(67,31)
(65,79)
2.590
0.010 (0,25) NOM
4040053 / B 04/95
A
0.060 (1,52) TYP
1
24
32
28
24
1.230
(31,24)
(32,26)
(36,83)
(35,81)
1.410
1.450
1.270
PINS **
DIM
0.015 (0,38)
0.021 (0,53)
A MIN
A MAX
1.650
(41,91)
(40,89)
1.610
0.020 (0,51) MIN
0.200 (5,08) MAX
0.100 (2,54)
M
0.010 (0,25)
0
°–15°
NOTES: A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Falls within JEDEC MS-011
D. Falls within JEDEC MS-015 (32 pin only)


Số phần tương tự - CD4067B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
CD4067B TI-CD4067B Datasheet
1,023Kb / 17P
[Old version datasheet]   CMOS Analog Multiplesers Demultiplexers
CD4067B TI1-CD4067B Datasheet
1Mb / 17P
[Old version datasheet]   CMOS Analog Multiplexers/Demultiplexers
CD4067B-MIL TI1-CD4067B-MIL Datasheet
1Mb / 17P
[Old version datasheet]   CMOS Analog Multiplexers/Demultiplexers
CD4067BE TI-CD4067BE Datasheet
1,023Kb / 17P
[Old version datasheet]   CMOS Analog Multiplesers Demultiplexers
CD4067BEE4 TI-CD4067BEE4 Datasheet
1,023Kb / 17P
[Old version datasheet]   CMOS Analog Multiplesers Demultiplexers
More results

Mô tả tương tự - CD4067B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
CD4051BMS INTERSIL-CD4051BMS Datasheet
149Kb / 12P
   CMOS Analog Multiplexers/Demultiplexers
December 1992
logo
Texas Instruments
CD4067B TI1-CD4067B_16 Datasheet
1Mb / 17P
[Old version datasheet]   CMOS Analog Multiplexers/Demultiplexers
CD4051B-Q1 TI1-CD4051B-Q1_15 Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   CMOS ANALOG MULTIPLEXERS/DEMULTIPLEXERS
logo
Renesas Technology Corp
CD4051BMS RENESAS-CD4051BMS Datasheet
452Kb / 12P
   CMOS Analog Multiplexers/Demultiplexers*
December 1992
logo
Intersil Corporation
CD4067BMS INTERSIL-CD4067BMS Datasheet
105Kb / 10P
   CMOS Analog Multiplexers/Demultiplexers
December 1992
logo
ON Semiconductor
MC14067B ONSEMI-MC14067B_11 Datasheet
134Kb / 9P
   Analog Multiplexers/Demultiplexers
June, 2011 ??Rev. 7
MC74VHC4051 ONSEMI-MC74VHC4051_14 Datasheet
159Kb / 16P
   Analog Multiplexers / Demultiplexers
September, 2014 ??Rev. 7
MC14067B ONSEMI-MC14067B_05 Datasheet
124Kb / 10P
   Analog Multiplexers / Demultiplexers
February, 2005 ??Rev. 5
MC74HC4051A ONSEMI-MC74HC4051A Datasheet
400Kb / 16P
   Analog Multiplexers/Demultiplexers
March, 2000 ??Rev. 1
MC74HCT4051A ONSEMI-MC74HCT4051A_11 Datasheet
207Kb / 16P
   Analog Multiplexers / Demultiplexers
June, 2011 ??Rev. 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com