công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
74LVC16245ADGG bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors |
|
74LVC16245ADGG bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors |
5 / 19 page 74LVC_LVCH16245A_8 © NXP B.V. 2008. All rights reserved. Product data sheet Rev. 08 — 6 November 2008 5 of 19 NXP Semiconductors 74LVC16245A; 74LVCH16245A 16-bit bus transceiver with direction pin; 5 V tolerant; 3-state (1) The die substrate is attached to this pad using conductive die attach material. It can not be used as a supply pin or input. Fig 6. Pin configuration SOT1025-1 (HUQFN60U) D1 D3 A16 A15 A14 A13 A12 A11 D2 B9 B10 D7 A17 A18 B11 A19 B12 A20 B13 A21 B14 B8 A10 D6 A9 A8 B7 B6 A7 B5 A6 A22 B15 A23 B16 A24 B17 A25 A26 D8 D4 A27 B18 A28 A29 B19 B20 A30 A31 A32 B4 A5 B3 B2 B1 D5 A4 A3 A2 A1 74LVC16245A 74LVCH16245A 001aai894 Transparent top view GND(1) terminal 1 index area |
Số phần tương tự - 74LVC16245ADGG |
|
Mô tả tương tự - 74LVC16245ADGG |