công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

93LC86ATEPG bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Microchip Technology

tên linh kiện 93LC86ATEPG
Giải thích chi tiết về linh kiện  16K Microwire Compatible Serial EEPROM
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

93LC86ATEPG bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Microchip Technology

Back Button 93LC86ATEPG Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology 93LC86ATEPG Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology 93LC86ATEPG Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology 93LC86ATEPG Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology 93LC86ATEPG Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology 93LC86ATEPG Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology 93LC86ATEPG Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology 93LC86ATEPG Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology 93LC86ATEPG Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 28 page
background image
© 2005 Microchip Technology Inc.
DS21797G-page 7
93AA86A/B/C, 93LC86A/B/C, 93C86A/B/C
2.4
Erase
The ERASE instruction forces all data bits of the
specified address to the logical ‘1’ state. The rising
edge of CLK before the last address bit initiates the
write cycle.
The DO pin indicates the Ready/Busy status of the
device if CS is brought high after a minimum of 250 ns
low (TCSL). DO at logical ‘0’ indicates that programming
is still in progress. DO at logical ‘1’ indicates that the
register at the specified address has been erased and
the device is ready for another instruction.
FIGURE 2-1:
ERASE TIMING
Note:
After the Erase cycle is complete, issuing
a Start bit and then taking CS low will clear
the Ready/Busy status from DO.
CS
CLK
DI
DO
TCSL
Check Status
11
1
AN
AN-1
AN-2
•••
A0
TSV
TCZ
Busy
Ready
High-Z
TWC
High-Z


Số phần tương tự - 93LC86ATEPG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
93LC86AT-E/CH MICROCHIP-93LC86AT-E/CH Datasheet
738Kb / 38P
   1K-16K Microwire Compatible Serial EEPROMs
2007
93LC86AT-E/MC MICROCHIP-93LC86AT-E/MC Datasheet
738Kb / 38P
   1K-16K Microwire Compatible Serial EEPROMs
2007
93LC86AT-E/MS MICROCHIP-93LC86AT-E/MS Datasheet
738Kb / 38P
   1K-16K Microwire Compatible Serial EEPROMs
2007
93LC86AT-E/OT MICROCHIP-93LC86AT-E/OT Datasheet
738Kb / 38P
   1K-16K Microwire Compatible Serial EEPROMs
2007
93LC86AT-E/P MICROCHIP-93LC86AT-E/P Datasheet
738Kb / 38P
   1K-16K Microwire Compatible Serial EEPROMs
2007
More results

Mô tả tương tự - 93LC86ATEPG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
93LC86C-ISN MICROCHIP-93LC86C-ISN Datasheet
431Kb / 26P
   16K Microwire Compatible Serial EEPROM
01/26/04
93AA86A MICROCHIP-93AA86A_12 Datasheet
776Kb / 38P
   16K Microwire Compatible Serial EEPROM
11/29/11
logo
Catalyst Semiconductor
CAT93C86 CATALYST-CAT93C86_06 Datasheet
447Kb / 13P
   16K-Bit Microwire Serial EEPROM
CAT93C86 CATALYST-CAT93C86 Datasheet
409Kb / 9P
   16K-Bit Microwire Serial EEPROM
logo
ON Semiconductor
CAT93C86 ONSEMI-CAT93C86 Datasheet
121Kb / 13P
   16K-Bit Microwire Serial EEPROM
Doc. No. MD-1091 Rev. R
CAT93C86-C ONSEMI-CAT93C86-C Datasheet
620Kb / 13P
   16K-Bit Microwire Serial EEPROM
Rev. S
logo
Microchip Technology
93LC86-I MICROCHIP-93LC86-I Datasheet
224Kb / 22P
   8K/16K 2.5V Microwire Serial EEPROM
01/05/10
93C76 MICROCHIP-93C76 Datasheet
84Kb / 12P
   8K/16K 5.0V Microwire Serial EEPROM
1996
93LC76 MICROCHIP-93LC76 Datasheet
86Kb / 12P
   8K/16K 2.5V Microwire Serial EEPROM
1996
950211BFLF MICROCHIP-950211BFLF Datasheet
224Kb / 22P
   8K/16K 2.5V Microwire Serial EEPROM
01/05/10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com