công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74ACT04DR2 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74ACT04DR2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hex Inverter
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74ACT04DR2 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MC74ACT04DR2 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74ACT04DR2 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74ACT04DR2 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74ACT04DR2 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74ACT04DR2 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74ACT04DR2 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74ACT04DR2 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74ACT04DR2 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
MC74AC04, MC74ACT04
http://onsemi.com
3
AC CHARACTERISTICS (For Figures and Waveforms – See Section 3 of the ON Semiconductor FACT Data Book, DL138/D)
74AC
74AC
Symbol
Parameter
VCC*
(V)
TA = +25°C
CL = 50 pF
TA = –40°C
to +85
°C
CL = 50 pF
Unit
Fig.
No.
Min
Typ
Max
Min
Max
tPLH
Propagation Delay
3.3
1.5
4.5
9.0
1.0
10
ns
3–5
tPLH
Propagation Delay
5.0
1.5
4.0
7.0
1.0
7.5
ns
3–5
tPHL
Propagation Delay
3.3
1.5
4.5
8.5
1.0
9.5
ns
3–5
tPHL
Propagation Delay
5.0
1.5
3.5
6.5
1.0
7.0
ns
3–5
*Voltage Range 3.3 V is 3.3 V
±0.3 V.
Voltage Range 5.0 V is 5.0 V
±0.5 V.
DC CHARACTERISTICS
74ACT
74ACT
Symbol
Parameter
VCC
(V)
TA = +25°C
TA =
–40
°C to
+85
°C
Unit
Conditions
Typ
Guaranteed Limits
VIH
Minimum High Level
4.5
1.5
2.0
2.0
V
VOUT = 0.1 V
g
Input Voltage
5.5
1.5
2.0
2.0
V
or VCC – 0.1 V
VIL
Maximum Low Level
4.5
1.5
0.8
0.8
V
VOUT = 0.1 V
Input Voltage
5.5
1.5
0.8
0.8
V
or VCC – 0.1 V
VOH
Minimum High Level
4.5
4.49
4.4
4.4
V
IOUT = –50 µA
g
Output Voltage
5.5
5.49
5.4
5.4
V
*VIN = VIL or VIH
4.5
3.86
3.76
V
IOH
–24 mA
5.5
4.86
4.76
IOH
–24 mA
VOL
Maximum Low Level
4.5
0.001
0.1
0.1
V
IOUT = 50 µA
Output Voltage
5.5
0.001
0.1
0.1
V
*VIN = VIL or VIH
4.5
0.36
0.44
V
IOL
24 mA
5.5
0.36
0.44
IOL
24 mA
IIN
Maximum Input
55
±01
±10
µA
VI =VCC GND
Leakage Current
5.5
±0.1
±1.0
µA
VI = VCC, GND
∆ICCT
Additional Max. ICC/Input
5.5
0.6
1.5
mA
VI = VCC – 2.1 V
IOLD
†Minimum Dynamic
Ot
t C
t
5.5
75
mA
VOLD = 1.65 V Max
IOHD
Output Current
5.5
–75
mA
VOHD = 3.85 V Min
ICC
Maximum Quiescent
55
40
40
µA
VIN =VCC or GND
Q
Supply Current
5.5
4.0
40
µA
VIN = VCC or GND
*All outputs loaded; thresholds on input associated with output under test.
†Maximum test duration 2.0 ms, one output loaded at a time.


Số phần tương tự - MC74ACT04DR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74ACT04DR2 ONSEMI-MC74ACT04DR2 Datasheet
140Kb / 10P
   Hex Inverter
October, 2006 ??Rev. 7
MC74ACT04DR2G ONSEMI-MC74ACT04DR2G Datasheet
140Kb / 10P
   Hex Inverter
October, 2006 ??Rev. 7
MC74ACT04DR2G ONSEMI-MC74ACT04DR2G Datasheet
87Kb / 8P
   Hex Inverter
January, 2015 ??Rev. 8
MC74ACT04DR2G ONSEMI-MC74ACT04DR2G Datasheet
86Kb / 8P
   Hex Inverter
August, 2017 ??Rev. 9
More results

Mô tả tương tự - MC74ACT04DR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LVC04A PHILIPS-74LVC04A Datasheet
87Kb / 10P
   Hex inverter
1997 Jun 30
logo
Texas Instruments
74AC11004 TI-74AC11004 Datasheet
75Kb / 5P
[Old version datasheet]   HEX INVERTER
REVISED APRIL 1996
logo
Fairchild Semiconductor
74AC04 FAIRCHILD-74AC04 Datasheet
104Kb / 8P
   Hex Inverter
74VHCT04A FAIRCHILD-74VHCT04A Datasheet
128Kb / 8P
   Hex Inverter
MM74HC04 FAIRCHILD-MM74HC04 Datasheet
77Kb / 6P
   Hex Inverter
MM74HCU04 FAIRCHILD-MM74HCU04 Datasheet
81Kb / 6P
   Hex Inverter
logo
NXP Semiconductors
74HC04 PHILIPS-74HC04 Datasheet
33Kb / 5P
   Hex inverter
2003 Jul 23
logo
STMicroelectronics
HCC4069UB STMICROELECTRONICS-HCC4069UB Datasheet
283Kb / 12P
   HEX INVERTER
logo
Motorola, Inc
74LS04 MOTOROLA-74LS04 Datasheet
34Kb / 2P
   HEX INVERTER
logo
NXP Semiconductors
74ALS04B PHILIPS-74ALS04B Datasheet
100Kb / 8P
   Hex inverter
1991 Feb 08
logo
STMicroelectronics
74AC04 STMICROELECTRONICS-74AC04_01 Datasheet
176Kb / 8P
   HEX INVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com