công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADM1064ACP bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADM1064ACP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Super Sequencer with Voltage Readback ADC
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADM1064ACP bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button ADM1064ACP Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADM1064ACP Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADM1064ACP Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADM1064ACP Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADM1064ACP Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADM1064ACP Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADM1064ACP Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADM1064ACP Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADM1064ACP Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 32 page
background image
ADM1064
Rev. 0 | Page 6 of 32
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
Test Conditions/Comments
SERIAL BUS TIMING
Clock Frequency, fSCLK
400
kHz
Bus Free Time, tBUF
4.7
µs
Start Setup Time, tSU;STA
4.7
µs
Start Hold Time, tHD;STA
4
µs
SCL Low Time, tLOW
4.7
µs
SCL High Time, tHIGH
4
µs
SCL, SDA Rise Time, tr
1000
µs
SCL, SDA Fall Time, tf
300
µs
Data Setup Time, tSU;DAT
250
ns
Data Hold Time, tHD;DAT
5
ns
Input Low Current, IIL
1
µA
VIN = 0
SEQUENCING ENGINE TIMING
State Change Time
10
µs
1 At least one of the VH, VP1-4 pins must be
≥ 3.0 V to maintain the device supply on VDDCAP.
2 Specification is not production tested, but is supported by characterization data at initial product release.


Số phần tương tự - ADM1064ACP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADM1064 AD-ADM1064_15 Datasheet
501Kb / 32P
   Super Sequencer with Voltage Readback ADC
REV. D
More results

Mô tả tương tự - ADM1064ACP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADM1064 AD-ADM1064_15 Datasheet
501Kb / 32P
   Super Sequencer with Voltage Readback ADC
REV. D
ADM1066 AD-ADM1066_15 Datasheet
575Kb / 32P
   Super Sequencer with Margining Control and Auxiliary ADC Inputs
Rev. E
ADM1066ACPZ AD-ADM1066ACPZ Datasheet
575Kb / 32P
   Super Sequencer with Margining Control and Auxiliary ADC Inputs
Rev. E
ADM1069 AD-ADM1069 Datasheet
829Kb / 32P
   SUPER SEQUENCER-TM WITH MARGINING CONTROL AND AUXILIARY ADC INPUTS
Rev. PrB
ADM1069ASTZ AD-ADM1069ASTZ Datasheet
537Kb / 32P
   Super Sequencer with Margining Control
REV. C
ADM1069 AD-ADM1069_15 Datasheet
537Kb / 32P
   Super Sequencer with Margining Control
REV. C
ADM1069ACPZ AD-ADM1069ACPZ Datasheet
537Kb / 32P
   Super Sequencer with Margining Control
REV. C
ADM1063 AD-ADM1063_15 Datasheet
512Kb / 32P
   Multisupply Supervisor/Sequencer with ADC and Temperature Monitoring
REV. C
ADM1063 AD-ADM1063 Datasheet
412Kb / 36P
   Multisupply Supervisor/Sequencer with ADC and Temperature Monitoring
REV. 0
ADM1065 AD-ADM1065_15 Datasheet
369Kb / 28P
   Super Sequencer and Monitor
REV. D
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com