công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM26C31IPW bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện AM26C31IPW
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVER
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

AM26C31IPW bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button AM26C31IPW Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments AM26C31IPW Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments AM26C31IPW Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments AM26C31IPW Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments AM26C31IPW Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments AM26C31IPW Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments AM26C31IPW Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments AM26C31IPW Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments AM26C31IPW Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 21 page
background image
AM26C31
QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVER
SLLS103K − DECEMBER 1990 − REVISED SEPTEMBER 2004
7
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION
RL/2
VOC
VOD2
RL/2
Figure 1. Differential and Common-Mode Output Voltages
Input A
(see Note B)
Output Y
1.3 V
50%
tsk(p)
Output Z
tPHL
tPLH
tsk(p)
tPLH
tPHL
C3 = 40 pF
C2 = 40 pF
C1 =
40 pF
Input
See Note A
TEST CIRCUIT
RL/2
RL/2
1.5 V
500
S1
1.3 V
1.3 V
NOTES: A. C1, C2, and C3 include probe and jig capacitance.
B. All input pulses are supplied by generators having the following characteristics: PRR
≤ 1 MHz, duty cycle ≤ 50%, and tr, tf ≤ 6 ns.
3 V
0 V
50%
50%
50%
Figure 2. Propagation Delay Time and Skew Waveforms and Test Circuit


Số phần tương tự - AM26C31IPW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
AM26C31IPW TI-AM26C31IPW Datasheet
150Kb / 10P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVERS
REVISED SEPTEMBER 1998
AM26C31IPW TI-AM26C31IPW Datasheet
633Kb / 20P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVER
AM26C31IPW TI-AM26C31IPW Datasheet
620Kb / 21P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVER
AM26C31IPW TI1-AM26C31IPW Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   AM26C31 Quadruple Differential Line Driver
AM26C31IPWE4 TI-AM26C31IPWE4 Datasheet
633Kb / 20P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVER
More results

Mô tả tương tự - AM26C31IPW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN75174 TI-SN75174 Datasheet
139Kb / 9P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVER
AM26C31 TI-AM26C31_10 Datasheet
620Kb / 21P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVER
AM26C31-EP TI1-AM26C31-EP Datasheet
178Kb / 11P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVER
MC3487 TI-MC3487_06 Datasheet
392Kb / 12P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVER
SN75ALS172A TI-SN75ALS172A Datasheet
109Kb / 7P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVER
SN75ALS192 TI-SN75ALS192 Datasheet
156Kb / 11P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVER
AM26LS31 TI1-AM26LS31_16 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   Quadruple Differential Line Driver
AM26C31 TI-AM26C31_08 Datasheet
633Kb / 20P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVER
SN75ALS174A TI1-SN75ALS174A_18 Datasheet
1Mb / 19P
[Old version datasheet]   Quadruple Differential Line Driver
5962-7802301Q2A TI-5962-7802301Q2A Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVER
SN75ALS174ADWR TI1-SN75ALS174ADWR Datasheet
839Kb / 14P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com