công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD214C-T58CA bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Bourns Electronic Solutions

tên linh kiện CD214C-T58CA
Giải thích chi tiết về linh kiện  CD214C Transient Voltage Suppressor Diode Series
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOURNS [Bourns Electronic Solutions]
Trang chủ  http://www.bourns.com
Logo BOURNS - Bourns Electronic Solutions

CD214C-T58CA bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Bourns Electronic Solutions

  CD214C-T58CA Datasheet HTML 1Page - Bourns Electronic Solutions CD214C-T58CA Datasheet HTML 2Page - Bourns Electronic Solutions CD214C-T58CA Datasheet HTML 3Page - Bourns Electronic Solutions CD214C-T58CA Datasheet HTML 4Page - Bourns Electronic Solutions CD214C-T58CA Datasheet HTML 5Page - Bourns Electronic Solutions  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.
CD214C Transient Voltage Suppressor Diode Series
Rating and Characteristic Curves
Pulse Derating Curve
Maximum Non-Repetitive Surge Current
100
75
50
25
0
050
25
75
100
150
125
175
200
Ambient Temperature (°C)
10 x 1000 Waveform as Defined
by R.E.A.
100
200
10
1
2
5
10
20
50
100
Number of Cycles at 60 Hz
Pulse Width 8.3 ms
Single Half Sine-Wave
(JEDEC Method)
Pulse Waveform
Typical Junction Capacitance
100
50
0
01.0
2.0
3.0
4.0
T, Time (ms)
TA=25 °C
TP
TR=10 µs
Half value=
IRSM
2
Peak value (IRSM)
Pulse width (TP)
is defined as that point
where the peak current
decays to 50 % of IPSM.
10 x 1000 waveform
as defined by R.E.A.
10000
100
0
0
10
100
1000
Standoff Voltage (Volts)
1000
Bidirectional
TA = 25 °C
Unidirectional
Pulse Rating Curve
Steady State Power Derating Curve
100
10
1.0
0.1
0.1 µs
1.0 µs
10 µs
10 ms
TP, Pulse Width
100 µs
1.0 ms
5.0 mm Lead Areas
TA = 25 °C
Non-repetitive Pulse Waveform
Shown in Pulse Waveform Graph
5.0
3.0
4.0
2.0
1.0
0.0
050
25
75
100
150
125
175
200
TL, Lead Temperature (°C)
60 Hz Resistive or
Inductive Load


Số phần tương tự - CD214C-T58CA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SUNMATE electronic Co.,...
CD214C-T58A SUNMATE-CD214C-T58A Datasheet
520Kb / 3P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR DIODES
More results

Mô tả tương tự - CD214C-T58CA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bourns Electronic Solut...
SMBJ BOURNS-SMBJ Datasheet
282Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
SMAJ5.0CA-H BOURNS-SMAJ5.0CA-H Datasheet
282Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
CD214C BOURNS-CD214C_08 Datasheet
224Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
CD214B BOURNS-CD214B_08 Datasheet
231Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
CD214C BOURNS-CD214C_10 Datasheet
148Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
SMCJ50CA BOURNS-SMCJ50CA_13 Datasheet
352Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
P6SMB6.8CA-H BOURNS-P6SMB6.8CA-H Datasheet
329Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
P6SMB BOURNS-P6SMB Datasheet
329Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
SMAJ BOURNS-SMAJ Datasheet
282Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
SMAJ-Q BOURNS-SMAJ-Q Datasheet
350Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com