công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD214B-T30A bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Bourns Electronic Solutions

tên linh kiện CD214B-T30A
Giải thích chi tiết về linh kiện  CD214B Transient Voltage Suppressor Diode Series
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOURNS [Bourns Electronic Solutions]
Trang chủ  http://www.bourns.com
Logo BOURNS - Bourns Electronic Solutions

CD214B-T30A bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Bourns Electronic Solutions

  CD214B-T30A Datasheet HTML 1Page - Bourns Electronic Solutions CD214B-T30A Datasheet HTML 2Page - Bourns Electronic Solutions CD214B-T30A Datasheet HTML 3Page - Bourns Electronic Solutions CD214B-T30A Datasheet HTML 4Page - Bourns Electronic Solutions CD214B-T30A Datasheet HTML 5Page - Bourns Electronic Solutions  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.
CD214B Transient Voltage Suppressor Diode Series
Packaging Information
The product will be dispensed in Tape and Reel format (see diagram below).
.......
.......
....... .......
.......
.......
.......
.......
P
A
F
E
T
120 °
D2
D
D
1
W1
C
Index Hole
P
0
P
1
W
B
10 pitches (min.)
Direction of Feed
10 pitches (min.)
End
Trailer
Device
Leader
Start
d
Devices are packed in accordance with EIA standard
RS-481-A and specifications shown here.
MM
(INCHES)
DIMENSIONS:
Item
Symbol
SMB (DO-214AA)
Carrier Width
A
4.94 ± 0.10
(0.194 - 0.004)
Carrier Length
B
5.57 ± 0.10
(0.210 - 0.004)
Carrier Depth
C
2.36 ± 0.10
(0.093 - 0.004)
Sprocket Hole
d
1.55 ± 0.05
(0.061 - 0.002)
Reel Outside Diameter
D
330
(12.992)
Reel Inner Diameter
D1
50.0
MIN.
(1.969)
Feed Hole Diameter
D2
13.0 ± 0.20
(0.512 - 0.008)
Sprocket Hole Position
E
1.75 ± 0.10
(0.069 - 0.004))
Punch Hole Position
F
5.50 ± 0.05
(0.217 - 0.002)
Punch Hole Pitch
P
4.00 ± 0.10
(0.157 - 0.004)
Sprocket Hole Pitch
P0
4.00 ± 0.10
(0.157 - 0.004)
Embossment Center
P1
2.00 ± 0.05
(0.079 - 0.002)
Overall Tape Thickness
T
0.30 ± 0.10
(0.012 - 0.004)
Tape Width
W
12.00 ± 0.20
(0.472 - 0.008)
Reel Width
W1
18.4
MAX.
(0.724)
Quantity per Reel
--
3,000
REV. 04/06


Số phần tương tự - CD214B-T30A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bourns Electronic Solut...
CD214B-T30A BOURNS-CD214B-T30A Datasheet
231Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
CD214B-T30A BOURNS-CD214B-T30A Datasheet
336Kb / 5P
   CD214B Transient Voltage Suppressor Diode Series
logo
SUNMATE electronic Co.,...
CD214B-T30A SUNMATE-CD214B-T30A Datasheet
510Kb / 3P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR DIODES
More results

Mô tả tương tự - CD214B-T30A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bourns Electronic Solut...
CD214B-T75CALF BOURNS-CD214B-T75CALF Datasheet
336Kb / 5P
   CD214B Transient Voltage Suppressor Diode Series
SMBJ BOURNS-SMBJ Datasheet
282Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
SMAJ5.0CA-H BOURNS-SMAJ5.0CA-H Datasheet
282Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
CD214C BOURNS-CD214C_08 Datasheet
224Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
CD214B BOURNS-CD214B_08 Datasheet
231Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
CD214C BOURNS-CD214C_10 Datasheet
148Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
SMCJ50CA BOURNS-SMCJ50CA_13 Datasheet
352Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
P6SMB6.8CA-H BOURNS-P6SMB6.8CA-H Datasheet
329Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
P6SMB BOURNS-P6SMB Datasheet
329Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
SMAJ BOURNS-SMAJ Datasheet
282Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com