công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HCT688N bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74HCT688N
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit magnitude comparator
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74HCT688N bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  74HCT688N Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74HCT688N Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74HCT688N Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74HCT688N Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74HCT688N Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74HCT688N Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HCT688N Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
December 1990
3
Philips Semiconductors
Product specification
8-bit magnitude comparator
74HC/HCT688
PIN DESCRIPTION
PIN NO.
SYMBOL
NAME AND FUNCTION
1
E
enable input (active LOW)
2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17
P0 to P7
word inputs
3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18
Q0 to Q7
word inputs
10
GND
ground (0 V)
19
P = Q
equal to output
20
VCC
positive supply voltage
Fig.1 Pin configuration.
Fig.2 Logic symbol.
Fig.3 IEC logic symbol.


Số phần tương tự - 74HCT688N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT688 NEXPERIA-74HCT688 Datasheet
53Kb / 7P
   8-bit magnitude comparator
December 1990
More results

Mô tả tương tự - 74HCT688N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC688 NEXPERIA-74HC688 Datasheet
231Kb / 13P
   8-bit magnitude comparator
Rev. 4 - 16 July 2021
logo
Hitachi Semiconductor
HD74HCT688 HITACHI-HD74HCT688 Datasheet
55Kb / 8P
   8-bit Magnitude Comparator
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC688 RENESAS-HD74HC688 Datasheet
111Kb / 8P
   8-bit Magnitude Comparator
logo
NXP Semiconductors
74LV688 PHILIPS-74LV688 Datasheet
126Kb / 12P
   8-bit magnitude comparator
1998 Jun 23
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC682 RENESAS-HD74HC682 Datasheet
92Kb / 7P
   8-bit Magnitude Comparator
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT688 NEXPERIA-74HCT688 Datasheet
53Kb / 7P
   8-bit magnitude comparator
December 1990
logo
Hitachi Semiconductor
HD74HC682 HITACHI-HD74HC682 Datasheet
45Kb / 7P
   8-bit Magnitude Comparator
HD74HC688 HITACHI-HD74HC688 Datasheet
60Kb / 9P
   8-bit Magnitude Comparator
logo
Renesas Technology Corp
HD74HCT688 RENESAS-HD74HCT688 Datasheet
111Kb / 8P
   8-bit Magnitude Comparator
logo
NXP Semiconductors
74HC_HCT688_CNV PHILIPS-74HC_HCT688_CNV_15 Datasheet
54Kb / 7P
   8-bit magnitude comparator
December 1990
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com