công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HCT6323AD bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74HCT6323AD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Programmable ripple counter with oscillator; 3-state
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74HCT6323AD bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74HCT6323AD Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HCT6323AD Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HCT6323AD Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HCT6323AD Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74HCT6323AD Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74HCT6323AD Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74HCT6323AD Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74HCT6323AD Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74HCT6323AD Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
September 1993
10
Philips Semiconductors
Product specification
Programmable ripple counter with
oscillator; 3-state
74HC/HCT6323A
AC CHARACTERISTICS FOR 74HCT
GND = 0 V; tr = tf = 6 ns; CL = 50 pF
Note to the 74HCT AC Characteristics
1. tPZH only applicable in the divide-by-1 mode and X1 must be HIGH.
SYMBOL
PARAMETER
Tamb (°C)
UNIT
TEST CONDITION
25
−40 to 85
−40 to 125
VCC
(V)
VI
OTHER
MIN
TYP
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
tPHL/tPLH
propagation
delay X1 to
OUT
divide-by-1
24
40
50
60
ns
4.5
Fig.7
S1 = GND
S2 = GND
tPHL/tPLH
propagation
delay X1 to
OUT
divide-by-2
29
50
62
75
ns
4.5
Fig.7
S1 = GND
S2 = VCC
tPHL/tPLH
propagation
delay X1 to
OUT
divide-by-4
35
60
75
90
ns
4.5
Fig.7
S1 = VCC
S2 = GND
tPHL/tPLH
propagation
delay X1 to
OUT
divide-by-8
40
70
87
105
ns
4.5
Fig.7
S1 = VCC
S2 = VCC
tPLZ/tPHZ
3-state output
disable time
MR to OUT
21
35
43
52
ns
4.5
Fig.8
tPZ
3-state output
enable time
MR to OUT
16
30
37
45
ns
4.5
Fig.8
tPZH
3-state output
enable time
MR to OUT
22
38
47
57
ns
4.5
Fig.8
see note 1
tTHL/tTLH
output
transition time
512
15
19
ns
4.5
Fig.7
tW
clock pulse
width X1,
HIGH or LOW
10
6
12
15
ns
4.5
Fig.7
tW
master reset
pulse width
MR; LOW
16
8
20
24
ns
4.5
Fig.9
trem
removal time
MR to X1
24
12
30
36
ns
4.5
Fig.9
fmax
maximum clock
pulse frequency
50
85
40
33
MHz
4.5
Fig.7


Số phần tương tự - 74HCT6323AD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT6323AD NEXPERIA-74HCT6323AD Datasheet
256Kb / 22P
   Programmable ripple counter with oscillator; 3-state
Rev. 4 - 9 July 2018
More results

Mô tả tương tự - 74HCT6323AD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74HC9323A PHILIPS-74HC9323A Datasheet
44Kb / 6P
   Programmable ripple counter with oscillator 3-State
1995 Oct 27
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT6323A NEXPERIA-74HCT6323A Datasheet
256Kb / 22P
   Programmable ripple counter with oscillator; 3-state
Rev. 4 - 9 July 2018
logo
NXP Semiconductors
74HC4060 PHILIPS-74HC4060 Datasheet
90Kb / 12P
   14-stage binary ripple counter with oscillator
December 1990
logo
ON Semiconductor
MC74HC4060A ONSEMI-MC74HC4060A_06 Datasheet
147Kb / 14P
   14?뭆tage Binary Ripple Counter With Oscillator
January, 2006 ??Rev. 5
MC74HC4060A ONSEMI-MC74HC4060A Datasheet
205Kb / 12P
   14-Stage Binary Ripple Counter With Oscillator
March, 2000 ??Rev. 2
MC74HC4060A ONSEMI-MC74HC4060A_16 Datasheet
116Kb / 11P
   14-Stage Binary Ripple Counter With Oscillator
June, 2016 ??Rev. 10
logo
NXP Semiconductors
74HC4060-Q100 NXP-74HC4060-Q100 Datasheet
187Kb / 24P
   14-stage binary ripple counter with oscillator
Rev. 1-2 August 2012
74HC4060 NXP-74HC4060 Datasheet
150Kb / 25P
   14-stage binary ripple counter with oscillator
Rev. 03-14 July 2008
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT4060 NEXPERIA-74HCT4060 Datasheet
317Kb / 19P
   14-stage binary ripple counter with oscillator
Rev. 6 - 7 September 2021
74HC4060-Q100 NEXPERIA-74HC4060-Q100 Datasheet
316Kb / 19P
   14-stage binary ripple counter with oscillator
Rev. 4 - 8 September 2021
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com