công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FBR53 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Fujitsu Component Limited.

tên linh kiện FBR53
Giải thích chi tiết về linh kiện  COMPACT POWER RELAY 1 POLE-20 A (For Automotive Applications)
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FUJITSU [Fujitsu Component Limited.]
Trang chủ  http://edevice.fujitsu.com/fmd/en/index.html
Logo FUJITSU - Fujitsu Component Limited.

FBR53 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Fujitsu Component Limited.

  FBR53 Datasheet HTML 1Page - Fujitsu Component Limited. FBR53 Datasheet HTML 2Page - Fujitsu Component Limited. FBR53 Datasheet HTML 3Page - Fujitsu Component Limited. FBR53 Datasheet HTML 4Page - Fujitsu Component Limited. FBR53 Datasheet HTML 5Page - Fujitsu Component Limited.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image

n
ORDERING INFORMATION
[Example]
FBR53 ND02-Y-***
(a)
(b) (c) (d) (e)
n
FEATURES
l
Compactforhighdensitypackaging
l
Highcontactcapability(40Acontinuous)
l
High temperature grade (-40˚C to 125˚C)
l
ContactarrangementFormU(formA)
FBR53 SERIES
COMPACT POWER RELAY
1 POLE—20 A
(For Automotive Applications)
Note:Thepartnumberontherelaycoverdoesnotinclude'FBR'
Example:
Orderingpartnumber:FBR-53ND2-Y
Stampedpartnumber:53ND2-Y
(a)
SeriesName
FBR-53 :FBR-53Series
(b)
ContactArrangement ND
:FormU
(c)
NominalVoltage
09
:9VDC
0
:0VDC
2
:2VDC
(d)
ContactMaterial
Y
:SilverTinOxideAlloy
(e)
Customdesignation
Nil
:Standard
-HW
:Highcapacity


Số phần tương tự - FBR53

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fujitsu Component Limit...
FBR53 FUJITSU-FBR53 Datasheet
532Kb / 5P
   COMPACT POWER RELAY 1 POLE-30 A(For Automotive Applications)
FBR53-HW FUJITSU-FBR53-HW Datasheet
588Kb / 5P
   COMPACT HIGH POWER RELAY 1 POLE-40 A(For Automotive Applications)
FBR53ND09-Y FUJITSU-FBR53ND09-Y Datasheet
61Kb / 5P
   COMPACT POWER RELAY 1 POLE-20 A (For Automotive Applications)
FBR53ND09-Y-HW FUJITSU-FBR53ND09-Y-HW Datasheet
61Kb / 5P
   COMPACT POWER RELAY 1 POLE-20 A (For Automotive Applications)
FBR53ND10-Y FUJITSU-FBR53ND10-Y Datasheet
61Kb / 5P
   COMPACT POWER RELAY 1 POLE-20 A (For Automotive Applications)
More results

Mô tả tương tự - FBR53

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fujitsu Component Limit...
FBR-53 FUJITSU-FBR-53 Datasheet
61Kb / 5P
   COMPACT POWER RELAY 1 POLE-20 A (For Automotive Applications)
FBR53 FUJITSU-FBR53_08 Datasheet
532Kb / 5P
   COMPACT POWER RELAY 1 POLE-30 A(For Automotive Applications)
FBR51 FUJITSU-FBR51 Datasheet
622Kb / 8P
   COMPACT POWER RELAY 1 POLE-30 A(FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS)
FTR-P3 FUJITSU-FTR-P3_09 Datasheet
538Kb / 9P
   COMPACT POWER RELAY 1 POLE-25 A FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS
FTR-P3 FUJITSU-FTR-P3 Datasheet
453Kb / 9P
   COMPACT POWER RELAY 1 POLE-25 A FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS
FBR51-WF FUJITSU-FBR51-WF Datasheet
155Kb / 5P
   COMPACT POWER RELAY 1 POLE-20 A (FOR AUTOMOTIVE FLASHER LAMP LOAD APPLICATIONS )
FBR51-WR FUJITSU-FBR51-WR Datasheet
49Kb / 5P
   COMPACT POWER RELAY 1 POLE-20 A (FOR AUTOMOTIVE FLASHER LAMP LOAD APPLICATIONS )
FTR-P1 FUJITSU-FTR-P1 Datasheet
67Kb / 7P
   QUIET POWER RELAY 1 POLE-20 A (FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS)
FBR53-HW FUJITSU-FBR53-HW Datasheet
588Kb / 5P
   COMPACT HIGH POWER RELAY 1 POLE-40 A(For Automotive Applications)
FTR-G1 FUJITSU-FTR-G1_11 Datasheet
287Kb / 6P
   COMPACT POWER RELAY 1 POLE - 25A (For Automotive Applications)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com