công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HCT4094D bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74HCT4094D
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-stage shift-and-store bus register
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74HCT4094D bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74HCT4094D Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74HCT4094D Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74HCT4094D Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74HCT4094D Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74HCT4094D Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HCT4094D Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HCT4094D Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HCT4094D Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74HCT4094D Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
December 1990
9
Philips Semiconductors
Product specification
8-stage shift-and-store bus register
74HC/HCT4094
AC CHARACTERISTICS FOR 74HCT
GND = 0 V; tr = tf = 6 ns; CL = 50 pF
SYMBOL PARAMETER
Tamb (°C)
UNIT
TEST CONDITIONS
74HCT
VCC
(V)
WAVEFORMS
+25
−40 to +85 −40 to +125
min. typ. max. min. max. min.
max.
tPHL/ tPLH propagation delay
CP to QS1
23
39
49
59
ns
4.5
Fig.7
tPHL/ tPLH propagation delay
CP to QS2
21
36
45
54
ns
4.5
Fig.7
tPHL/ tPLH propagation delay
CP to QPn
25
43
54
65
ns
4.5
Fig.7
tPHL/ tPLH propagation delay
STR to QPn
22
39
49
59
ns
4.5
Fig.8
tPZH/ tPZL
3-state output enable time
OE to QPn
20
35
44
53
ns
4.5
Fig.9
tPHZ/ tPLZ
3-state output disable time
OE to QPn
21
35
44
53
ns
4.5
Fig.9
tTHL/ tTLH
output transition time
7
15
19
22
ns
4.5
Fig.7
tW
clock pulse width
HIGH or LOW
16
7
20
24
ns
4.5
Fig.7
tW
strobe pulse width
HIGH
16
5
20
24
ns
4.5
Fig.8
tsu
set-up time
D to CP
10
4
13
15
ns
4.5
Fig.10
tsu
set-up time
CP to STR
20
9
25
30
ns
4.5
Fig.8
th
hold time
D to CP
4
0
4
4
ns
4.5
Fig.10
th
hold time
CP to STR
0
−4
0
0
ns
4.5
Fig.8
fmax
maximum clock pulse
frequency
30
80
24
20
MHz
4.5
Fig.7


Số phần tương tự - 74HCT4094D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74HCT4094D NXP-74HCT4094D Datasheet
203Kb / 23P
   8-stage shift-and-store bus register
Rev. 6-31 December 2012
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT4094D NEXPERIA-74HCT4094D Datasheet
300Kb / 19P
   8-stage shift-and-store bus register
Rev. 9 - 22 October 2021
74HCT4094D-Q100 NEXPERIA-74HCT4094D-Q100 Datasheet
288Kb / 19P
   8-stage shift-and-store bus register
74HCT4094D-Q100 NEXPERIA-74HCT4094D-Q100 Datasheet
284Kb / 18P
   8-stage shift-and-store bus register
Rev. 3 - 22 October 2021
logo
NXP Semiconductors
74HCT4094DB NXP-74HCT4094DB Datasheet
203Kb / 23P
   8-stage shift-and-store bus register
Rev. 6-31 December 2012
More results

Mô tả tương tự - 74HCT4094D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
HEF4094B NXP-HEF4094B Datasheet
103Kb / 17P
   8-stage shift-and-store bus register
Rev. 04-30 October 2008
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC4094-Q100 NEXPERIA-74HC4094-Q100 Datasheet
288Kb / 19P
   8-stage shift-and-store bus register
logo
NXP Semiconductors
HEF4094B PHILIPS-HEF4094B Datasheet
81Kb / 7P
   8-stage shift-and-store bus register
January 1995
74HC4094D NXP-74HC4094D Datasheet
203Kb / 23P
   8-stage shift-and-store bus register
Rev. 6-31 December 2012
logo
Nexperia B.V. All right...
74LV4094 NEXPERIA-74LV4094 Datasheet
282Kb / 17P
   8-stage shift-and-store bus register
Rev. 8 - 18 March 2021
logo
STMicroelectronics
HCC4094B STMICROELECTRONICS-HCC4094B Datasheet
318Kb / 14P
   8-STAGE SHIFT-AND-STORE BUS REGISTER
logo
Toshiba Semiconductor
TC4094BP TOSHIBA-TC4094BP_07 Datasheet
641Kb / 13P
   8-Stage Shift-and-Store Bus-Register
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT4094-Q100 NEXPERIA-74HCT4094-Q100 Datasheet
284Kb / 18P
   8-stage shift-and-store bus register
Rev. 3 - 22 October 2021
74HCT4094 NEXPERIA-74HCT4094 Datasheet
300Kb / 19P
   8-stage shift-and-store bus register
Rev. 9 - 22 October 2021
logo
NXP Semiconductors
74LV4094 PHILIPS-74LV4094 Datasheet
105Kb / 14P
   8-stage shift-and-store bus register
1998 Jun 23
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com