công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M74HCT139TTR bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M74HCT139TTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  DUAL 2 TO 4 DECODER/DEMULTIPLEXER
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M74HCT139TTR bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  M74HCT139TTR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M74HCT139TTR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M74HCT139TTR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M74HCT139TTR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M74HCT139TTR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M74HCT139TTR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M74HCT139TTR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M74HCT139TTR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M74HCT139TTR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
M74HCT139
4/9
DC SPECIFICATIONS
AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (CL = 50 pF, Input tr = tf = 6ns)
CAPACITIVE CHARACTERISTICS
1) CPD is defined as the value of the IC’s internal equivalent capacitance which is calculated from the operating current consumption without
load. (Refer to Test Circuit). Average operating current can be obtained by the following equation. ICC(opr) = CPD x VCC x fIN + ICC/2(per de-
coder)
Symbol
Parameter
Test Condition
Value
Unit
VCC
(V)
TA = 25°C
-40 to 85°C
-55 to 125°C
Min.
Typ.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
VIH
High Level Input
Voltage
4.5
to
5.5
2.0
2.0
2.0
V
VIL
Low Level Input
Voltage
4.5
to
5.5
0.8
0.8
0.8
V
VOH
High Level Output
Voltage
4.5
IO=-20 µA
4.4
4.5
4.4
4.4
V
IO=-4.0 mA
4.18
4.31
4.13
4.10
VOL
Low Level Output
Voltage
4.5
IO=20 µA
0.0
0.1
0.1
0.1
V
IO=4.0 mA
0.17
0.26
0.33
0.40
II
Input Leakage
Current
5.5
VI = VCC or GND
± 0.1
± 1
± 1
µA
ICC
Quiescent Supply
Current
5.5
VI = VCC or GND
440
80
µA
∆ I
CC
Additional Worst
Case Supply
Current
5.5
Per Input pin
VI = 0.5V or
VI = 2.4V
Other Inputs at
VCC or GND
IO = 0
2.0
2.9
3.0
mA
Symbol
Parameter
Test Condition
Value
Unit
VCC
(V)
TA = 25°C
-40 to 85°C
-55 to 125°C
Min.
Typ.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
tTLH tTHL Output Transition
Time
4.5
8
151922
ns
tPLH tPHL Propagation Delay
Time (A, B -Y)
4.5
19
30
38
45
ns
tPLH tPHL Propagation Delay
Time (G -Y)
4.5
17
27
34
41
ns
Symbol
Parameter
Test Condition
Value
Unit
VCC
(V)
TA = 25°C
-40 to 85°C
-55 to 125°C
Min.
Typ.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
CIN
Input Capacitance
5
101010
pF
CPD
Power Dissipation
Capacitance (note
1)
40
pF


Số phần tương tự - M74HCT139TTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
M74HCT139 STMICROELECTRONICS-M74HCT139 Datasheet
239Kb / 9P
   DUAL 2 TO 4 DECODER/DEMULTIPLEXER
M74HCT139B1R STMICROELECTRONICS-M74HCT139B1R Datasheet
239Kb / 9P
   DUAL 2 TO 4 DECODER/DEMULTIPLEXER
M74HCT139C1R STMICROELECTRONICS-M74HCT139C1R Datasheet
239Kb / 9P
   DUAL 2 TO 4 DECODER/DEMULTIPLEXER
M74HCT139M1R STMICROELECTRONICS-M74HCT139M1R Datasheet
239Kb / 9P
   DUAL 2 TO 4 DECODER/DEMULTIPLEXER
More results

Mô tả tương tự - M74HCT139TTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74VHCT139A STMICROELECTRONICS-74VHCT139A_04 Datasheet
277Kb / 12P
   DUAL 2 TO 4 DECODER/DEMULTIPLEXER
logo
Fairchild Semiconductor
74VHC139 FAIRCHILD-74VHC139 Datasheet
73Kb / 6P
   Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer
logo
ON Semiconductor
MC74VHC139 ONSEMI-MC74VHC139_11 Datasheet
135Kb / 8P
   Dual 2-to-4 Decoder/ Demultiplexer
May, 2011 ??Rev. 4
MC74VHCT139A ONSEMI-MC74VHCT139A_14 Datasheet
99Kb / 7P
   Dual 2-to-4 Decoder/ Demultiplexer
October, 2014 ??Rev. 6
logo
Motorola, Inc
MC74VHC139 MOTOROLA-MC74VHC139 Datasheet
153Kb / 6P
   Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer
logo
STMicroelectronics
74VHC139 STMICROELECTRONICS-74VHC139 Datasheet
63Kb / 8P
   DUAL 2 TO 4 DECODER/DEMULTIPLEXER
June 1999
logo
ON Semiconductor
74VHC139 ONSEMI-74VHC139 Datasheet
177Kb / 8P
   Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer
Revised April 1999
logo
STMicroelectronics
74VHC139 STMICROELECTRONICS-74VHC139_04 Datasheet
293Kb / 12P
   DUAL 2 TO 4 DECODER/DEMULTIPLEXER
74VHCT139A STMICROELECTRONICS-74VHCT139A Datasheet
62Kb / 8P
   DUAL 2 TO 4 DECODER/DEMULTIPLEXER
logo
ON Semiconductor
MC74LVX139 ONSEMI-MC74LVX139 Datasheet
162Kb / 12P
   Dual 2-to-4 Decoder/ Demultiplexer
April, 2001 ??Rev. 1
MC74LVX139 ONSEMI-MC74LVX139_05 Datasheet
93Kb / 8P
   Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer
March, 2005 ??Rev. 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com