công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WV3HG64M72EEU534PD4ISG bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - White Electronic Designs Corporation

tên linh kiện WV3HG64M72EEU534PD4ISG
Giải thích chi tiết về linh kiện  512MB - 64Mx72 DDR2 SDRAM, UNBUFFERED SO-DIMM, w/PLL
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WEDC [White Electronic Designs Corporation]
Trang chủ  http://www.whiteedc.com
Logo WEDC - White Electronic Designs Corporation

WV3HG64M72EEU534PD4ISG bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - White Electronic Designs Corporation

  WV3HG64M72EEU534PD4ISG Datasheet HTML 1Page - White Electronic Designs Corporation WV3HG64M72EEU534PD4ISG Datasheet HTML 2Page - White Electronic Designs Corporation WV3HG64M72EEU534PD4ISG Datasheet HTML 3Page - White Electronic Designs Corporation WV3HG64M72EEU534PD4ISG Datasheet HTML 4Page - White Electronic Designs Corporation WV3HG64M72EEU534PD4ISG Datasheet HTML 5Page - White Electronic Designs Corporation WV3HG64M72EEU534PD4ISG Datasheet HTML 6Page - White Electronic Designs Corporation WV3HG64M72EEU534PD4ISG Datasheet HTML 7Page - White Electronic Designs Corporation WV3HG64M72EEU534PD4ISG Datasheet HTML 8Page - White Electronic Designs Corporation WV3HG64M72EEU534PD4ISG Datasheet HTML 9Page - White Electronic Designs Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
WV3HG64M72EEU-PD4
May 2006
Rev. 2
ADVANCED
3
White Electronic Designs Corporation • (602) 437-1520 • www.wedc.com
White Electronic Designs
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
A0
Serial PD
A1 A2
SA0 SA1
SA2
SCL
SDA
WP
VCCSPD
VCC
VREF
VSS
Serial PD
DDR2 SDRAMs
DDR2 SDRAMs
DDR2 SDRAMs
BA0 - BA1
A0 - A13
RAS#
CAS#
WE#
CKE0
ODT0
P
L
L
BA0 - BA1 : DDR2 SDRAMs
A0 - A13 : DDR2 SDRAMs
RAS# : DDR2 SDRAMs
CAS# : DDR2 SDRAMs
WE# : DDR2 SDRAMs
CKE : DDR2 SDRAMs
ODT : DDR2 SDRAMs
DQ0
DQ1
DQ2
DQ3
DQ4
DQ5
DQ6
DQ7
I/O 0
I/O 1
I/O 2
I/O 3
I/O 4
I/O 5
I/O 6
I/O 7
DM/RDQS CS# DQS DQS#
CS0#
DQ32
DQ33
DQ34
DQ35
DQ36
DQ37
DQ38
DQ39
I/O 0
I/O 1
I/O 2
I/O 3
I/O 4
I/O 5
I/O 6
I/O 7
CS# DQS DQS#
DQS4
DQS4#
DM4
DQ8
DQ9
DQ10
DQ11
DQ12
DQ13
DQ14
DQ15
I/O 0
I/O 1
I/O 2
I/O 3
I/O 4
I/O 5
I/O 6
I/O 7
CS# DQS DQS#
DQS1
DQS1#
DM1
DQ40
DQ41
DQ42
DQ43
DQ44
DQ45
DQ46
DQ47
I/O 0
I/O 1
I/O 2
I/O 3
I/O 4
I/O 5
I/O 6
I/O 7
CS# DQS DQS#
DQS5
DQS5#
DM5
DQ16
DQ17
DQ18
DQ19
DQ20
DQ21
DQ22
DQ23
I/O 0
I/O 1
I/O 2
I/O 3
I/O 4
I/O 5
I/O 6
I/O 7
CS# DQS DQS#
DQS2
DQS2#
DM2
DQ48
DQ49
DQ50
DQ51
DQ52
DQ53
DQ54
DQ55
I/O 0
I/O 1
I/O 2
I/O 3
I/O 4
I/O 5
I/O 6
I/O 7
CS# DQS DQS#
DQS6
DQS6#
DM6
DQ24
DQ25
DQ26
DQ27
DQ28
DQ29
DQ30
DQ31
I/O 0
I/O 1
I/O 2
I/O 3
I/O 4
I/O 5
I/O 6
I/O 7
CS# DQS DQS#
DQS3
DQS3#
DM3
DQ56
DQ57
DQ58
DQ59
DQ60
DQ61
DQ62
DQ63
I/O 0
I/O 1
I/O 2
I/O 3
I/O 4
I/O 5
I/O 6
I/O 7
CS# DQS DQS#
DQS7
DQS7#
DM7
CB0
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CB6
CB7
I/O 0
I/O 1
I/O 2
I/O 3
I/O 4
I/O 5
I/O 6
I/O 7
CS# DQS DQS#
DQS8
DQS8#
DM8
CK0
CK0#
OE
RESET#
CK: SDRAMs
CK#: SDRAMs
DM/RDQS
DM/RDQS
DM/RDQS
DM/RDQS
DM/RDQS
DM/RDQS
DM/RDQS
DM/RDQS
3Ω
120Ω
120Ω
DQS0
DQS0#
DM0
3Ω
NOTE: All resistor values are 22 ohms ±5% unless otherwise specified.


Số phần tương tự - WV3HG64M72EEU534PD4ISG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
White Electronic Design...
WV3HG64M72EER-D6 WEDC-WV3HG64M72EER-D6 Datasheet
179Kb / 11P
   512MB - 64Mx72 DDR2 SDRAM REGISTERED DIMM, w/PLL
WV3HG64M72EER-D7 WEDC-WV3HG64M72EER-D7 Datasheet
181Kb / 11P
   512MB - 64Mx72 DDR2 SDRAM REGISTERED, w/PLL, Mini-DIMM
WV3HG64M72EER-PD4 WEDC-WV3HG64M72EER-PD4 Datasheet
195Kb / 11P
   512MB - 64Mx72 DDR2 SDRAM REGISTERED, SO-DIMM, w/PLL
WV3HG64M72EER403D6IMG WEDC-WV3HG64M72EER403D6IMG Datasheet
179Kb / 11P
   512MB - 64Mx72 DDR2 SDRAM REGISTERED DIMM, w/PLL
WV3HG64M72EER403D6ISG WEDC-WV3HG64M72EER403D6ISG Datasheet
179Kb / 11P
   512MB - 64Mx72 DDR2 SDRAM REGISTERED DIMM, w/PLL
More results

Mô tả tương tự - WV3HG64M72EEU534PD4ISG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
White Electronic Design...
WV3HG64M72EER-PD4 WEDC-WV3HG64M72EER-PD4 Datasheet
195Kb / 11P
   512MB - 64Mx72 DDR2 SDRAM REGISTERED, SO-DIMM, w/PLL
WV3HG64M72EER-D6 WEDC-WV3HG64M72EER-D6 Datasheet
179Kb / 11P
   512MB - 64Mx72 DDR2 SDRAM REGISTERED DIMM, w/PLL
WED3DG7266V-D1 WEDC-WED3DG7266V-D1 Datasheet
120Kb / 7P
   512MB - 64Mx72 SDRAM, UNBUFFERED, w/PLL
WV3HG64M72EER-D7 WEDC-WV3HG64M72EER-D7 Datasheet
181Kb / 11P
   512MB - 64Mx72 DDR2 SDRAM REGISTERED, w/PLL, Mini-DIMM
WV3HG64M72AER-AD6 WEDC-WV3HG64M72AER-AD6 Datasheet
161Kb / 10P
   512MB - 64Mx72 DDR2 SDRAM REGISTERED, w/PLL
W3HG64M72EER-AD7 WEDC-W3HG64M72EER-AD7 Datasheet
195Kb / 14P
   512MB - 64Mx72 DDR2 SDRAM REGISTERED, w/PLL, VLP Mini-DIMM
WV3HG64M64EEU-D4 WEDC-WV3HG64M64EEU-D4 Datasheet
172Kb / 11P
   512MB - 64Mx64 DDR2 SDRAM UNBUFFERED, SO-DIMM
WV3HG128M72EEU-PD4 WEDC-WV3HG128M72EEU-PD4 Datasheet
174Kb / 11P
   1GB - 128Mx72 DDR2 SDRAM UNBUFFERED, SO-DIMM w/PLL
W3EG7266S-AD4 WEDC-W3EG7266S-AD4 Datasheet
191Kb / 13P
   512MB - 64Mx72 DDR SDRAM UNBUFFERED ECC w/PLL
logo
Elpida Memory
EBE51UD8AGWA ELPIDA-EBE51UD8AGWA Datasheet
245Kb / 25P
   512MB Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com