công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WV3HG64M64EEU534D6GG bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - White Electronic Designs Corporation

tên linh kiện WV3HG64M64EEU534D6GG
Giải thích chi tiết về linh kiện  512MB - 64Mx64 DDR2 SDRAM UNBUFFERED
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WEDC [White Electronic Designs Corporation]
Trang chủ  http://www.whiteedc.com
Logo WEDC - White Electronic Designs Corporation

WV3HG64M64EEU534D6GG bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - White Electronic Designs Corporation

  WV3HG64M64EEU534D6GG Datasheet HTML 1Page - White Electronic Designs Corporation WV3HG64M64EEU534D6GG Datasheet HTML 2Page - White Electronic Designs Corporation WV3HG64M64EEU534D6GG Datasheet HTML 3Page - White Electronic Designs Corporation WV3HG64M64EEU534D6GG Datasheet HTML 4Page - White Electronic Designs Corporation WV3HG64M64EEU534D6GG Datasheet HTML 5Page - White Electronic Designs Corporation WV3HG64M64EEU534D6GG Datasheet HTML 6Page - White Electronic Designs Corporation WV3HG64M64EEU534D6GG Datasheet HTML 7Page - White Electronic Designs Corporation WV3HG64M64EEU534D6GG Datasheet HTML 8Page - White Electronic Designs Corporation WV3HG64M64EEU534D6GG Datasheet HTML 9Page - White Electronic Designs Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 11 page
background image
WV3HG64M64EEU-D6
December 2005
Rev. 0
ADVANCED*
1
White Electronic Designs Corporation • (602) 437-1520 • www.wedc.com
White Electronic Designs
512MB – 64Mx64 DDR2 SDRAM UNBUFFERED
DESCRIPTION
The WV3HG64M64EEU is a 64Mx64 Double Data
Rate DDR2 SDRAM high density module. This memory
module consists of eight 64Mx8 bit with 4 banks DDR2
Synchronous DRAMs in FBGA packages, mounted on a
240-pin DIMM FR4 substrate.
* This product is under development, is not qualified or characterized and is subject to
change or cancellation without notice.
NOTE: Consult factory for availability of:
• Vendor source control options
• Industrial temperature option
FEATURES
240-pin, dual in-line memory module
Fast data transfer rates: PC2-6400*, PC2-5300*,
PC2-4200 and PC2-3200
Utilizes 800*, 667*, 533 and 400 MT/s DDR2
SDRAM components
VCC = VCCQ = 1.8V ±0.1V
JEDEC standard 1.8V I/O (SSTL_18-compatible)
Differential data strobe (DQS, DQS#) option
Four-bit prefetch architecture
Programmable CAS# latency (CL): 3, 4, 5 and 6
On-die termination (ODT)
Serial Presence Detect (SPD) with EEPROM
Gold edge contacts
Single Rank
RoHS compliant
Package option
• 240 Pin DIMM
• PCB – 30.00mm (1.181") TYP
OPERATING FREQUENCIES
PC2-3200
PC2-4200
PC2-5300*
PC2-6400*
Clock Speed
200MHz
266MHz
333MHz
400MHz
CL-tRCD-tRP
3-3-3
4-4-4
5-5-5
6-6-6
* Consult factory for availability


Số phần tương tự - WV3HG64M64EEU534D6GG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
White Electronic Design...
WV3HG64M64EEU534D4IMG WEDC-WV3HG64M64EEU534D4IMG Datasheet
172Kb / 11P
   512MB - 64Mx64 DDR2 SDRAM UNBUFFERED, SO-DIMM
WV3HG64M64EEU534D4ISG WEDC-WV3HG64M64EEU534D4ISG Datasheet
172Kb / 11P
   512MB - 64Mx64 DDR2 SDRAM UNBUFFERED, SO-DIMM
WV3HG64M64EEU534D4MG WEDC-WV3HG64M64EEU534D4MG Datasheet
172Kb / 11P
   512MB - 64Mx64 DDR2 SDRAM UNBUFFERED, SO-DIMM
WV3HG64M64EEU534D4SG WEDC-WV3HG64M64EEU534D4SG Datasheet
172Kb / 11P
   512MB - 64Mx64 DDR2 SDRAM UNBUFFERED, SO-DIMM
More results

Mô tả tương tự - WV3HG64M64EEU534D6GG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
White Electronic Design...
WV3HG64M64EEU-D4 WEDC-WV3HG64M64EEU-D4 Datasheet
172Kb / 11P
   512MB - 64Mx64 DDR2 SDRAM UNBUFFERED, SO-DIMM
W3DG6465V-D2 WEDC-W3DG6465V-D2 Datasheet
79Kb / 6P
   512MB - 64Mx64, SDRAM UNBUFFERED
W3DG6465V-D1 WEDC-W3DG6465V-D1 Datasheet
80Kb / 5P
   512MB- 64Mx64 SDRAM UNBUFFERED
WED3DG6466V-AD1 WEDC-WED3DG6466V-AD1 Datasheet
137Kb / 7P
   512MB - 64Mx64 SDRAM UNBUFFERED
WED3DG6466V-D2 WEDC-WED3DG6466V-D2 Datasheet
147Kb / 9P
   512MB -64Mx64, SDRAM UNBUFFERED
WED3DG6466V-D1 WEDC-WED3DG6466V-D1 Datasheet
144Kb / 7P
   512MB -64Mx64 SDRAM UNBUFFERED
W3EG6465S-D3 WEDC-W3EG6465S-D3 Datasheet
180Kb / 11P
   512MB - 64Mx64 DDR SDRAM UNBUFFERED
W3EG6465S-D4 WEDC-W3EG6465S-D4 Datasheet
88Kb / 8P
   512MB- 64Mx64 DDR SDRAM UNBUFFERED
WV3EG64M64ETSU-D3 WEDC-WV3EG64M64ETSU-D3 Datasheet
236Kb / 10P
   512MB - 64Mx64 DDR SDRAM UNBUFFERED
W3EG6464S-JD3 WEDC-W3EG6464S-JD3 Datasheet
293Kb / 12P
   512MB - 64Mx64 DDR SDRAM UNBUFFERED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com