công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WV3HG32M40SEU-PD4 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - White Electronic Designs Corporation

tên linh kiện WV3HG32M40SEU-PD4
Giải thích chi tiết về linh kiện  128MB - 32Mx40 DDR2 SDRAM UNBUFFERED, ECC, w/PLL
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WEDC [White Electronic Designs Corporation]
Trang chủ  http://www.whiteedc.com
Logo WEDC - White Electronic Designs Corporation

WV3HG32M40SEU-PD4 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - White Electronic Designs Corporation

  WV3HG32M40SEU-PD4 Datasheet HTML 1Page - White Electronic Designs Corporation WV3HG32M40SEU-PD4 Datasheet HTML 2Page - White Electronic Designs Corporation WV3HG32M40SEU-PD4 Datasheet HTML 3Page - White Electronic Designs Corporation WV3HG32M40SEU-PD4 Datasheet HTML 4Page - White Electronic Designs Corporation WV3HG32M40SEU-PD4 Datasheet HTML 5Page - White Electronic Designs Corporation WV3HG32M40SEU-PD4 Datasheet HTML 6Page - White Electronic Designs Corporation WV3HG32M40SEU-PD4 Datasheet HTML 7Page - White Electronic Designs Corporation WV3HG32M40SEU-PD4 Datasheet HTML 8Page - White Electronic Designs Corporation WV3HG32M40SEU-PD4 Datasheet HTML 9Page - White Electronic Designs Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
WV3HG32M40SEU-PD4
June 2006
Rev. 2
ADVANCED
3
White Electronic Designs Corporation • (602) 437-1520 • www.wedc.com
White Electronic Designs
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
A0
Serial PD
A1
A2
SA0 SA1
SDA
SCL
WP
VCCSPD
VCC
VREF
VSS
Serial PD
DDR2 SDRAMs
DDR2 SDRAMs
DDR2 SDRAMs
CS0#
CS
DQS0
DQS0#
DM0
DQ0
DQ1
DQ2
DQ3
DQ4
DQ5
DQ6
DQ7
DQS1
DQS1#
DM1
DQ8
DQ9
DQ10
DQ11
DQ12
DQ13
DQ14
DQ15
DQS2
DQS2#
DM2
DQ16
DQ17
DQ18
DQ19
DQ20
DQ21
DQ22
DQ23
DQS3
DQS3#
DM3
DQ24
DQ25
DQ26
DQ27
DQ28
DQ29
DQ30
DQ31
DQS8
DQS8#
DM8
DQS
DQS#
DM/RDQS
CB0
CB1
CB2
CB3
CS
CS
I/O 0
I/O 1
I/O 2
I/O 3
I/O 4
I/O 5
I/O 6
I/O 7
CB4
CB5
CB6
CB7
BA0-BA1
A0-A12
RAS#
CAS#
WE#
CKE0
P
L
L
CK#
CK
PCK0# → PCK2# → CK#: DDR2 SDRAMs
PCK0-PCK2 → CK: DDR2 SDRAMs
ODT0
BA0-BA1 → BA0-BA1: DDR2 SDRAMs
A0-A12 → A0-A12: DDR2 SDRAMs
RAS# → RAS#: DDR2 SDRAMs
CAS# → CAS#: DDR2 SDRAMs
WE# → WE#: DDR2 SDRAMs
CKE0 → CKE: DDR2 SDRAMs
ODT0 → ODT: DDR2 SDRAMs
CS0#
CS0# → CS#: DDR2 SDRAMs
I/O 8
I/O 9
I/O 10
I/O 11
I/O 12
I/O 13
I/O 14
I/O 15
DQS#
DM/RDQS
DQS
DQS#
DM/RDQS
I/O 0
I/O 1
I/O 2
I/O 3
I/O 4
I/O 5
I/O 6
I/O 7
I/O 8
I/O 9
I/O 10
I/O 11
I/O 12
I/O 13
I/O 14
I/O 15
DQS#
DM/RDQS
DQS
DQS#
DM/RDQS
I/O 0
I/O 1
I/O 2
I/O 3
I/O 4
I/O 5
I/O 6
I/O 7
I/O 8
I/O 9
I/O 10
I/O 11
I/O 12
I/O 13
I/O 14
I/O 15
DQS#
DQS
DQS
DM/RDQS
NOTE: All resistor value, are 22 ohms ± 5% unless otherwise specified.


Số phần tương tự - WV3HG32M40SEU-PD4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
White Electronic Design...
WV3HG128M72AER-AD6 WEDC-WV3HG128M72AER-AD6 Datasheet
174Kb / 12P
   1GB - 128Mx72 DDR2 SDRAM RDIMM, VLP
WV3HG128M72AER-D6 WEDC-WV3HG128M72AER-D6 Datasheet
162Kb / 10P
   1GB - 128Mx72 DDR2 SDRAM REGISTERED, w/PLL
WV3HG128M72AER403AD6EG WEDC-WV3HG128M72AER403AD6EG Datasheet
174Kb / 12P
   1GB - 128Mx72 DDR2 SDRAM RDIMM, VLP
WV3HG128M72AER403AD6IEG WEDC-WV3HG128M72AER403AD6IEG Datasheet
174Kb / 12P
   1GB - 128Mx72 DDR2 SDRAM RDIMM, VLP
WV3HG128M72AER403AD6IMG WEDC-WV3HG128M72AER403AD6IMG Datasheet
174Kb / 12P
   1GB - 128Mx72 DDR2 SDRAM RDIMM, VLP
More results

Mô tả tương tự - WV3HG32M40SEU-PD4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
White Electronic Design...
WV3HG2128M72EEU-AD4 WEDC-WV3HG2128M72EEU-AD4 Datasheet
180Kb / 11P
   2GB - 2x128Mx72 DDR2 SDRAM UNBUFFERED, ECC w/PLL
WED3EG6418S-D4 WEDC-WED3EG6418S-D4 Datasheet
81Kb / 7P
   128MB- 16Mx64 DDR SDRAM UNBUFFERED W/PLL
W3EG7218S-AD4 WEDC-W3EG7218S-AD4 Datasheet
164Kb / 13P
   128MB - 16Mx72 DDR SDRAM UNBUFFERED w/PLL
W3EG7217S-D3 WEDC-W3EG7217S-D3 Datasheet
276Kb / 12P
   128MB - 16Mx72 DDR SDRAM REGISTERED, ECC w/PLL
W3EG7266S-AD4 WEDC-W3EG7266S-AD4 Datasheet
191Kb / 13P
   512MB - 64Mx72 DDR SDRAM UNBUFFERED ECC w/PLL
W3EG128M72ETSU-D3 WEDC-W3EG128M72ETSU-D3 Datasheet
265Kb / 14P
   1GB - 128Mx72 DDR SDRAM UNBUFFERED ECC w/PLL
W3EG72128S-AD4 WEDC-W3EG72128S-AD4 Datasheet
197Kb / 14P
   1GB - 2x64Mx72 DDR SDRAM UNBUFFERED ECC w/PLL
W3EG7264S-AD4 WEDC-W3EG7264S-AD4 Datasheet
197Kb / 13P
   512MB - 2x32Mx72 DDR ECC SDRAM UNBUFFERED w/PLL
WV3HG264M72EEU-D7 WEDC-WV3HG264M72EEU-D7 Datasheet
221Kb / 11P
   1GB - 2x64Mx72 DDR2 SDRAM UNBUFFERED, w/PLL, Mini-DIMM
WV3HG64M72EEU-PD4 WEDC-WV3HG64M72EEU-PD4 Datasheet
150Kb / 11P
   512MB - 64Mx72 DDR2 SDRAM, UNBUFFERED SO-DIMM, w/PLL
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com