công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SZP-3026Z bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - SIRENZA MICRODEVICES

tên linh kiện SZP-3026Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.0-3.8GHz 2W InGaP Amplifier
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIRENZA [SIRENZA MICRODEVICES]
Trang chủ  
Logo SIRENZA - SIRENZA MICRODEVICES

SZP-3026Z bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - SIRENZA MICRODEVICES

Back Button SZP-3026Z Datasheet HTML 2Page - SIRENZA MICRODEVICES SZP-3026Z Datasheet HTML 3Page - SIRENZA MICRODEVICES SZP-3026Z Datasheet HTML 4Page - SIRENZA MICRODEVICES SZP-3026Z Datasheet HTML 5Page - SIRENZA MICRODEVICES SZP-3026Z Datasheet HTML 6Page - SIRENZA MICRODEVICES SZP-3026Z Datasheet HTML 7Page - SIRENZA MICRODEVICES SZP-3026Z Datasheet HTML 8Page - SIRENZA MICRODEVICES SZP-3026Z Datasheet HTML 9Page - SIRENZA MICRODEVICES SZP-3026Z Datasheet HTML 10Page - SIRENZA MICRODEVICES  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
303 South Technology Court Broomfield, CO 80021
Phone: (800) SMI-MMIC
http://www.sirenza.com
6
EDS-104666 Rev D
Preliminary
SZP-3026Z 3.0-3.8GHz 2W Power Amp
Measured 3.4-3.6 GHz, 5V Application Circuit Data (Vcc = Vpc = 5.0V, Iq = 385mA, T=25C)
Broadband S11 - Input Return Loss
-25
-20
-15
-10
-5
0
0.01.0
2.03.0
4.05.0
6.0
Frequency(GHz)
-40C
+25C
+85C
Broadband S12 - Reverse Isolation
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
Frequency(GHz)
-40C
+25C
+85C
Broadband S21 - Forward Gain
-5
0
5
10
15
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
Frequency(GHz)
-40C
+25C
+85C
Broadband S22 - Output Return Loss
-25
-20
-15
-10
-5
0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
Frequency(GHz)
-40C
+25C
+85C


Số phần tương tự - SZP-3026Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
SZP-3026Z ETC1-SZP-3026Z Datasheet
408Kb / 8P
   2.7-3.8GHz 2W InGaP Amplifier
More results

Mô tả tương tự - SZP-3026Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
SZP-3026Z ETC1-SZP-3026Z Datasheet
408Kb / 8P
   2.7-3.8GHz 2W InGaP Amplifier
logo
SIRENZA MICRODEVICES
SZM-3066Z SIRENZA-SZM-3066Z Datasheet
614Kb / 9P
   3.3-3.8GHz 2W Power Amplifier
logo
RF Micro Devices
SZM-3066Z RFMD-SZM-3066Z Datasheet
444Kb / 12P
   3.3GHz to 3.8GHz 2W POWER AMPLIFIER
logo
SIRENZA MICRODEVICES
SZP-2026Z SIRENZA-SZP-2026Z Datasheet
558Kb / 12P
   2.2-2.7GHz 2W InGaP Amplifier
SPB-2026Z SIRENZA-SPB-2026Z Datasheet
317Kb / 12P
   1.7-2.2GHz 2W InGaP Amplifier
logo
RF Micro Devices
RFPA5026 RFMD-RFPA5026 Datasheet
1Mb / 16P
   4.9GHz TO 5.9GHz 2W InGaP AMPLIFIER
logo
TriQuint Semiconductor
AH322 TRIQUINT-AH322 Datasheet
447Kb / 8P
   2W High Linearity InGaP HBT Amplifier
logo
RF Micro Devices
RFPA2226 RFMD-RFPA2226 Datasheet
1Mb / 17P
   2.2GHz TO 2.7GHz 2W InGaP AMPLIFIER
logo
SIRENZA MICRODEVICES
SZP-5026Z SIRENZA-SZP-5026Z Datasheet
397Kb / 14P
   4.9GHz to 5.9GHz 2W InGaP AMPLIFIER
logo
RF Micro Devices
SPA-1526Z RFMD-SPA-1526Z Datasheet
374Kb / 14P
   0.7GHz to 2.2GHz 2W InGaP HBT AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com