công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM6315LGW13F bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM6315LGW13F
Giải thích chi tiết về linh kiện  Open Drain Microprocessor Reset
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM6315LGW13F bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STM6315LGW13F Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM6315LGW13F Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM6315LGW13F Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM6315LGW13F Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM6315LGW13F Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM6315LGW13F Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM6315LGW13F Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM6315LGW13F Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STM6315LGW13F Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 21 page
background image
Operation
STM6315
8/21
2.4
Valid RST Output Down to VCC = 0V
When VCC falls below 1V, the RST output no longer sinks current, but becomes an open
circuit. In most systems this is not a problem, as most MCUs do not operate below 1V.
However, in applications where RST output must be valid down to 0V, a pull-down resistor
may be added to hold the RST output low. This resistor must be large enough to not load the
RST output, and still be small enough to pull the output to Ground. A 100K
Ω resistor is
recommended.
Figure 5.
Reset Timing Diagram
Figure 6.
Manual Reset Timing Diagram, Switch Bounce/Debounce
AI11166
RST
VCC
VRST
VCC (min)
trec
AI11167b
RST
MR
trec
MR-to-RST Delay
MR Glitch Rejection
MR Input Pulse Width


Số phần tương tự - STM6315LGW13F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM6315LGW13F STMICROELECTRONICS-STM6315LGW13F Datasheet
185Kb / 21P
   Open drain microprocessor reset
More results

Mô tả tương tự - STM6315LGW13F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM6315 STMICROELECTRONICS-STM6315_07 Datasheet
185Kb / 21P
   Open drain microprocessor reset
logo
Microchip Technology
MIC6315 MICROCHIP-MIC6315 Datasheet
847Kb / 15P
   Open-Drain Microprocessor Reset Circuit
09/14/21
logo
Micrel Semiconductor
MIC803 MICREL-MIC803_15 Datasheet
612Kb / 12P
   3-Pin Microprocessor Supervisor Circuit with Open-Drain Reset Output
MIC803 MICREL-MIC803 Datasheet
258Kb / 10P
   3-Pin Microprocessor Supervisor Circuit with Open-Drain Reset Output
MIC6315 MICREL-MIC6315 Datasheet
66Kb / 6P
   Open-Drain UP Reset Circuit
MIC6315 MICREL-MIC6315_08 Datasheet
349Kb / 6P
   Open-Drain 關P Reset Circuit
MIC6315 MICREL-MIC6315_14 Datasheet
523Kb / 8P
   Open-Drain 關P Reset Circuit
MIC6315 MICREL-MIC6315_05 Datasheet
255Kb / 6P
   Open-Drain 關P Reset Circuit
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX6315US30D3 MAXIM-MAX6315US30D3 Datasheet
536Kb / 7P
   Open-Drain SOT muP Reset Circuit
Rev 3; 12/05
logo
ON Semiconductor
ASM1233D ONSEMI-ASM1233D Datasheet
142Kb / 10P
   Reset Active LOW Open-Drain Output
August, 2011 ??Rev. 3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com