công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM6315SBW13F bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM6315SBW13F
Giải thích chi tiết về linh kiện  Open Drain Microprocessor Reset
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM6315SBW13F bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STM6315SBW13F Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STM6315SBW13F Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STM6315SBW13F Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM6315SBW13F Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM6315SBW13F Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM6315SBW13F Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM6315SBW13F Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM6315SBW13F Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM6315SBW13F Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 21 page
background image
STM6315
Summary Description
5/21
1
Summary Description
The STM6315 Microprocessor Reset Circuit is a low power supervisory device used to
monitor power supplies. It performs a single function: asserting a reset signal whenever the
VCC supply voltage drops below a preset value and keeping it asserted until VCC has risen
above the preset threshold for a minimum period of time (trec). It also provides a manual
reset input (MR). The open drain RST output can be pulled up to a voltage higher than VCC,
but less than 6V.
The STM6315 comes with standard factory-trimmed reset thresholds of 2.63V, 2.93V, 3.08V,
4.38V, and 4.63V. The STM6315 is available in the SOT143-4 package.
Figure 1.
Logic Diagram
Figure 2.
SOT143-4 Connections (top view)
Table 2.
Signal Names
Symbol
Description
VCC
Supply Voltage
MR
Manual Reset Input
RST
Active-low Open Drain Reset Output
VSS
Ground
AI11162
VCC
STM6315
VSS
RST
MR
1
RST
VCC
VSS
AI11163
2
3
4
MR


Số phần tương tự - STM6315SBW13F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM6315SBW13F STMICROELECTRONICS-STM6315SBW13F Datasheet
185Kb / 21P
   Open drain microprocessor reset
More results

Mô tả tương tự - STM6315SBW13F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM6315 STMICROELECTRONICS-STM6315_07 Datasheet
185Kb / 21P
   Open drain microprocessor reset
logo
Microchip Technology
MIC6315 MICROCHIP-MIC6315 Datasheet
847Kb / 15P
   Open-Drain Microprocessor Reset Circuit
09/14/21
logo
Micrel Semiconductor
MIC803 MICREL-MIC803_15 Datasheet
612Kb / 12P
   3-Pin Microprocessor Supervisor Circuit with Open-Drain Reset Output
MIC803 MICREL-MIC803 Datasheet
258Kb / 10P
   3-Pin Microprocessor Supervisor Circuit with Open-Drain Reset Output
MIC6315 MICREL-MIC6315 Datasheet
66Kb / 6P
   Open-Drain UP Reset Circuit
MIC6315 MICREL-MIC6315_08 Datasheet
349Kb / 6P
   Open-Drain 關P Reset Circuit
MIC6315 MICREL-MIC6315_14 Datasheet
523Kb / 8P
   Open-Drain 關P Reset Circuit
MIC6315 MICREL-MIC6315_05 Datasheet
255Kb / 6P
   Open-Drain 關P Reset Circuit
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX6315US30D3 MAXIM-MAX6315US30D3 Datasheet
536Kb / 7P
   Open-Drain SOT muP Reset Circuit
Rev 3; 12/05
logo
ON Semiconductor
ASM1233D ONSEMI-ASM1233D Datasheet
142Kb / 10P
   Reset Active LOW Open-Drain Output
August, 2011 ??Rev. 3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com