công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STR712FR1H6 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STR712FR1H6
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM7TDMI??32-bit MCU with Flash, USB, CAN 5 timers, ADC, 10 communications interfaces
Download  74 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STR712FR1H6 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STR712FR1H6 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STR712FR1H6 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STR712FR1H6 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STR712FR1H6 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STR712FR1H6 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STR712FR1H6 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STR712FR1H6 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STR712FR1H6 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STR712FR1H6 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 74 page
background image
STR71xF
Introduction
11/74
Legend / Abbreviations for Table 3:
Type:
I = input, O = output, S = supply, HiZ= high impedance,
In/Output level: C = CMOS 0.3VDD/0.7VDD
CT= CMOS 0.3VDD/0.7VDD with input trigger
TT= TTL 0.8V/2V with input trigger
C/T = Programmable levels: CMOS 0.3VDD/0.7VDD or TTL 0.8V / 2V
Port and control configuration:
Input:
pu/pd= software enabled internal pull-up or pull down
pu= in reset state, the internal 100k
Ω weak pull-up is enabled.
pd = in reset state, the internal 100k
Ω weak pull-down is enabled.
Output:
OD = open drain (logic level)
PP = push-pull
T = true OD, (P-Buffer and protection diode to VDD not implemented),
5V tolerant.
Table 2.
STR710 BGA Ball Connections
ABC
D
E
F
G
H
J
K
L
M
1
P0.10
P2.0
P2.1
VSS
P2.2
P2.6
BOOT
EN
P2.12
P2.13
P2.15
JTDI
N.C.
2
VSS
RDn
P0.11
V33
P2.3
P2.8
P2.9
JTMS
JTRST
n
TEST
TEST
N.C.
3
V33
P0.9
P0.12
P0.13
P2.4
N.C.
P2.10
JTCK
NU
V33
N.C.
DBG
RQS
4
P0.6
P0.7
P0.8
P0.14
P2.5
N.C.
P2.11
JTDO
CK
CKOUT
VSSIO-
PLL
N.C.
5
A.19
WEn.1
WEn.0
P0.5
P2.7
VSS
P2.14
N.C.
RTCX-
TO
RTCXTI
N.C.
P0.15
6
P0.3
A.15
A.16
A.17
A.18
V33
V18
N.C.
N.C.
V18BK
P
VSS
BKP
STDBY
7
P0.2
P0.1
P0.4
VSS18
V18
A.14
D.12
D.1
D.0
nc
VSS18
RSTIN
8
A.9
A.10
A.11
A.13
P0.0
A.0
D.11
P1.12/
CANTX
N.C.
AVSS
D.3
D.2
9
VSS
V33
A.5
A.6
V33
D.15
D.10
P1.8
D.9
P1.0
N.C.
N.C.
10
A.8
N.C.
P1.15
P1.13
VSS
D.14
USBDN
P1.7
D.8
P1.5
P1.1
D.4
11
A.7
N.C.
P1.14
P1.10
A.2
D.13
USBDP
VSS
D.5
P1.4
P1.3
AVDD
12
A.12
A.4
A.3
P1.9
A.1
P1.11/
CANRX
N.C.
V33IO-
PLL
P1.6
D.7
D.6
P1.2


Số phần tương tự - STR712FR1H6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STR712FR1H6 STMICROELECTRONICS-STR712FR1H6 Datasheet
1Mb / 77P
   ARM7TDMI??32-bit MCU with Flash, USB, CAN 5 timers, ADC, 10 communications interfaces
More results

Mô tả tương tự - STR712FR1H6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STR71XF STMICROELECTRONICS-STR71XF_07 Datasheet
1Mb / 77P
   ARM7TDMI??32-bit MCU with Flash, USB, CAN 5 timers, ADC, 10 communications interfaces
STR71XF STMICROELECTRONICS-STR71XF_08 Datasheet
1Mb / 78P
   ARM7TDMI??32-bit MCU with Flash, USB, CAN 5 timers, ADC, 10 communications interfaces
STR71XF STMICROELECTRONICS-STR71XF Datasheet
678Kb / 49P
   ARM7TDMI 16/32-BIT MCU WITH FLASH, USB, CAN 5 TIMERS, ADC, 10 COMMUNICATIONS INTERFACES
STR710F STMICROELECTRONICS-STR710F Datasheet
659Kb / 49P
   ARM7TDMI??16/32-BIT MCU WITH FLASH, USB, CAN 5 TIMERS, ADC, 10 COMMUNICATIONS INTERFACES
STR71XFXX STMICROELECTRONICS-STR71XFXX Datasheet
1Mb / 80P
   ARM7TDMI??32-bit MCU with Flash, USB, CAN, 5 timers, ADC, 10 communication interfaces
April 2013 Rev 13
STR73XFXX STMICROELECTRONICS-STR73XFXX Datasheet
1Mb / 52P
   ARM7TDMI??32-bit MCU with Flash, 3x CAN, 4 UARTs, 20 timers, ADC, 12 comm. interfaces
STR73XF_0609 STMICROELECTRONICS-STR73XF_0609 Datasheet
1Mb / 53P
   ARM7TDMI 32-bit MCU with Flash, 3x CAN, 4 UARTs, 20 timers, ADC, 12 comm. interfaces
STR730FZ1T7 STMICROELECTRONICS-STR730FZ1T7 Datasheet
380Kb / 22P
   ARM7TDMI 32-BIT MCU WITH FLASH, 3x CAN, 4 UARTs, 20 TIMERS, ADC, 12 COMM. INTERFACES
STR73XF STMICROELECTRONICS-STR73XF Datasheet
663Kb / 40P
   ARM7TDMI-TM 32-bit MCU with Flash, 3X CAN, 4 UARTs, 20 timers, ADC, 12 comm. interfaces
March 2006 Rev 3
STR720 STMICROELECTRONICS-STR720 Datasheet
2Mb / 401P
   ARM720T 16/32-BIT MCU WITH 16K RAM, USB, CAN, 3 TIMERS, ADC, 6 COMMUNICATIONS INTERFACES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com