công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP73853T bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP73853T
Giải thích chi tiết về linh kiện  USB Compatible Li-Ion/Li-Polymer Charge Management Controllers
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP73853T bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Microchip Technology

Back Button MCP73853T Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology MCP73853T Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology MCP73853T Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology MCP73853T Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MCP73853T Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MCP73853T Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology MCP73853T Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology MCP73853T Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology MCP73853T Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 24 page
background image
MCP73853/55
DS21915A-page 8
 2004 Microchip Technology Inc.
2.0
TYPICAL PERFORMANCE CURVES (CONT)
NOTE: Unless otherwise indicated, VDD = [VREG(Typ) + 1V], IOUT = 10 mA and TA= +25°C.
FIGURE 2-13:
Line Transient Response.
FIGURE 2-14:
Load Transient Response.
FIGURE 2-15:
Power Supply Ripple
Rejection.
FIGURE 2-16:
Line Transient Response.
FIGURE 2-17:
Load Transient Response.
FIGURE 2-18:
Power Supply Ripple
Rejection.
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
0.01
0.1
1
10
100
1000
Frequency (kHz)
MCP73853
VDD = 5.2 V
VAC = 100 mVp-p
IOUT = 10 mA
COUT = 10 µF, Ceramic
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
0.01
0.1
1
10
100
1000
Frequency (kHz)
MCP73853
VDD = 5.2 V
VAC = 100 mVp-p
IOUT = 100 mA
COUT = 10 µF, X7R, Ceramic


Số phần tương tự - MCP73853T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP73853T MICROCHIP-MCP73853T Datasheet
275Kb / 24P
   USB Compatible Li-Ion/Li-Polymer Charge Management Controllers
10/20/04
MCP73853T-I MICROCHIP-MCP73853T-I Datasheet
275Kb / 24P
   USB Compatible Li-Ion/Li-Polymer Charge Management Controllers
10/20/04
MCP73853T-ML MICROCHIP-MCP73853T-ML Datasheet
275Kb / 24P
   USB Compatible Li-Ion/Li-Polymer Charge Management Controllers
10/20/04
More results

Mô tả tương tự - MCP73853T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP73853 MICROCHIP-MCP73853_13 Datasheet
799Kb / 32P
   USB Compatible Li-Ion/Li-Polymer Charge Management Controllers
11/29/11 2004-2013
MCP73853-I MICROCHIP-MCP73853-I Datasheet
275Kb / 24P
   USB Compatible Li-Ion/Li-Polymer Charge Management Controllers
10/20/04
MCP73831 MICROCHIP-MCP73831_13 Datasheet
1Mb / 32P
   Miniature Single-Cell, Fully Integrated Li-Ion, Li-Polymer Charge Management Controllers
11/29/12 2005-2013
MCP73831 MICROCHIP-MCP73831_08 Datasheet
847Kb / 28P
   Miniature Single-Cell, Fully Integrated Li-Ion, Li-Polymer Charge Management Controllers
2008
MCP73831 MICROCHIP-MCP73831 Datasheet
696Kb / 24P
   Miniature Single-Cell, Fully Integrated Li-Ion, Li-Polymer Charge Management Controllers
2006
MCP73831 MICROCHIP-MCP73831_V01 Datasheet
1Mb / 29P
   Miniature Single-Cell, Fully Integrated Li-Ion, Li-Polymer Charge Management Controllers
Revision H June 2020
MCP73831 MICROCHIP-MCP73831_14 Datasheet
682Kb / 28P
   Miniature Single-Cell, Fully Integrated Li-Ion, Li-Polymer Charge Management Controllers
03/25/14
MCP73811 MICROCHIP-MCP73811 Datasheet
1Mb / 22P
   Simple, Miniature Single-Cell, Fully Integrated Li-Ion / Li-Polymer Charge Management Controllers
2007
MCP73830 MICROCHIP-MCP73830_V01 Datasheet
1Mb / 24P
   Single-Cell Li-Ion/Li-Polymer Battery Charge Management Controllers in 2x2 TDFN
Revision E August 2019
MCP73830 MICROCHIP-MCP73830 Datasheet
516Kb / 22P
   Single-Cell Li-Ion/Li-Polymer Battery Charge Management Controllers in 2x2 TDFN
03/25/14
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com