công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM9435 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Weitron Technology

tên linh kiện STM9435
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount P-Channel Enhancement Mode MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WEITRON [Weitron Technology]
Trang chủ  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

STM9435 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Weitron Technology

  STM9435 Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology STM9435 Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology STM9435 Datasheet HTML 3Page - Weitron Technology STM9435 Datasheet HTML 4Page - Weitron Technology STM9435 Datasheet HTML 5Page - Weitron Technology STM9435 Datasheet HTML 6Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
WEITRON
http://www.weitron.com.tw
WE IT R ON
FIG.7 Transconductance Variation
with Drain Current
FIG.9 Gate Charge
FIG.10 Maximum Safe Operating Area
FIG.8 Body Diode Forward Voltage
Variation with Source Current
-I
,DRAIN-SOURCE CURRENT(A)
Q ,TOTAL GATE CHARGE(nC)
V
,BODY DIODE FORWARD VOLTAGE(V)
DS
-V
,DRAIN-SOURCE CURRENT(V)
DS
SD
g
20.0
10.0
1.0
0.4
0.6
0.7
0.9
1.1
1.3
8
10
6
4
2
0
0
2
4
6
8
10 12 14 16
50
10
1
0.1
0.03
0.1
1
10
30 50
10
8
6
4
0
0
5
10
15
20
2
FIG.11 Switching Test Circuit
FIG.12 Switching Waveforms
V =-15V
DS
V =0V
GS
I =-5.3A
D
V =-15V
DS
R D
S (O
N)
Lim
it
10m
s
100
ms
1s
DC
T =25 C
A
V =-10V
Single Pulse
GS
-VDD
R
D
V
V
R
S
V
G
G S
IN
G E N
OUT
L
t
V
V
t
t
d(on)
OUT
IN
on
r
10%
td(off)
90%
10%
10%
50%
50%
90%
toff
tf
90%
PULS E WIDTH
INVE R TE D
WT9435M
4/6
01-Jul-05


Số phần tương tự - STM9435

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
STM9435 SAMHOP-STM9435 Datasheet
655Kb / 7P
   P -Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
STM9435 DOINGTER-STM9435 Datasheet
1Mb / 5P
   P-Channel MOSFET uses advanced trench technology
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STM9435 VBSEMI-STM9435 Datasheet
1Mb / 8P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
STM9435A VBSEMI-STM9435A Datasheet
1Mb / 8P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STM9435

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Weitron Technology
WT2301 WEITRON-WT2301 Datasheet
157Kb / 6P
   Surface Mount P-Channel Enhancement Mode MOSFET
WTU1333 WEITRON-WTU1333 Datasheet
3Mb / 6P
   Surface Mount P-Channel Enhancement Mode MOSFET
WT3401 WEITRON-WT3401 Datasheet
170Kb / 6P
   Surface Mount P-Channel Enhancement Mode MOSFET
WT4433AM WEITRON-WT4433AM Datasheet
387Kb / 6P
   Surface Mount P-Channel Enhancement Mode MOSFET
WTK9435 WEITRON-WTK9435 Datasheet
1Mb / 6P
   Surface Mount P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Central Semiconductor C...
CMPDM8120 CENTRAL-CMPDM8120_15 Datasheet
330Kb / 2P
   SURFACE MOUNT P-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE MOSFET
logo
Weitron Technology
WTC1333 WEITRON-WTC1333 Datasheet
2Mb / 6P
   Surface Mount P-Channel Enhancement Mode MOSFET
WTK6679 WEITRON-WTK6679 Datasheet
1Mb / 5P
   Surface Mount P-Channel Enhancement Mode MOSFET
WTK9431 WEITRON-WTK9431 Datasheet
1Mb / 5P
   Surface Mount P-Channel Enhancement Mode MOSFET
WTK4435 WEITRON-WTK4435 Datasheet
1Mb / 6P
   Surface Mount P-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com