công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ES1A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Weitron Technology

tên linh kiện ES1A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Super Fast Rectifiers
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WEITRON [Weitron Technology]
Trang chủ  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

ES1A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Weitron Technology

  ES1A Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology ES1A Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology ES1A Datasheet HTML 3Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
FIG.2 - MAXIMUM NON-REPETITIVE SURGE CURRENT
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
1
5
10
50
100
2
20
0
10
20
30
Pulse Width 8.3ms
Single Half-Sine-Wave
(JEDEC METHOD)
ES1A Thru ES1J
WEITRON
http://www.weitron.con.tw
PERCENT OF RATED PEAKREVERSE VOLTAGE, (%)
FIG.4 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
20
40
120
140
0
0.1
1.0
10
1000
100
60
80
100
TJ = 25 C
TJ = 125 C
FIG.1 - FORWARD CURRENT DERATING CURVE
20
60
80
100
120
0.8
0
40
0.4
140
SINGLE PHASE HALF WAVE 60Hz
RESISTIVE OR INDUCTIVE LOAD
1.0
0.6
0.2
LEAD TEMPERATURE , C
160
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE, VOLTS
FIG.3 - TYPICALFORWARD CHARACTERISTICS
0.8
1.0
1.8
0.6
0.1
1.0
10
1.2
1.4
1.6
.01
TJ = 25 C
PULSEWIDTH:300us
ES1A-ES1D
ES1G
ES 1J
0
0.2
0.4


Số phần tương tự - ES1A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
ES1A PANJIT-ES1A Datasheet
63Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SUPERFAST RECTIFIER
logo
Sangdest Microelectroni...
ES1A SMC-ES1A Datasheet
185Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIER
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
ES1A PACELEADER-ES1A Datasheet
150Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SUPERFAST RECTIFIER
logo
HY ELECTRONIC CORP.
ES1A HY-ES1A Datasheet
441Kb / 3P
   Surface Mount Super Fast Glass Passivated Rectifiters
logo
Dc Components
ES1A DCCOM-ES1A Datasheet
391Kb / 2P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - ES1A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Weitron Technology
ES3AB WEITRON-ES3AB_11 Datasheet
191Kb / 3P
   Surface Mount Super Fast Rectifiers
logo
EIC discrete Semiconduc...
SS3A EIC-SS3A_05 Datasheet
43Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIERS
SS5A EIC-SS5A Datasheet
41Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIERS
logo
SynSemi, Inc.
MURA130 SYNSEMI-MURA130 Datasheet
44Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIERS
logo
Weitron Technology
ES2A WEITRON-ES2A Datasheet
45Kb / 2P
   Surface Mount Super Fast Rectifiers
logo
EIC discrete Semiconduc...
SS2A EIC-SS2A_05 Datasheet
40Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIERS
logo
Taiwan Semiconductor Co...
SFAS801G TSC-SFAS801G_14 Datasheet
385Kb / 4P
   Surface Mount Super Fast Rectifiers
logo
SynSemi, Inc.
SSOA SYNSEMI-SSOA Datasheet
35Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIERS
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
ES3A SEMTECH_ELEC-ES3A Datasheet
236Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIERS
logo
Anova Technologies CO.,...
ES3B ANOVA-ES3B Datasheet
296Kb / 2P
   Surface Mount Super Fast Rectifiers
logo
GOOD-ARK Electronics
ES2AA GOOD-ARK-ES2AA_15 Datasheet
407Kb / 2P
   super fast surface mount rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com