công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC1384 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Weitron Technology

tên linh kiện 2SC1384
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN General Purpose Transistors
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WEITRON [Weitron Technology]
Trang chủ  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

2SC1384 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Weitron Technology

  2SC1384 Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology 2SC1384 Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology 2SC1384 Datasheet HTML 3Page - Weitron Technology 2SC1384 Datasheet HTML 4Page - Weitron Technology 2SC1384 Datasheet HTML 5Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
WEITRON
2SC1383/2SC1384
http://www.weitron.com.tw
-1
-3
-10
-30
-100
0
200
160
120
80
40
180
140
100
60
20
V CB=10V
T a=25ûC
E mitter current I
E
(mA)
FIG7. Current-Gain-Bandwidth
1
3
10
30
100
0
50
40
30
20
10
45
35
25
15
5
IE =0
f=1MHz
T a=25ûC
C ollector to bas e voltage V
C B
(V )
FIG9. Capacitance
0.1
1
10
100
0.3
3
30
0
120
100
80
60
40
20
IC =10mA
T a=25ûC
2S C 1384
2S C 1383
B as e to emitter res is tance
R
B E
(k )
FIG9. V
VS R
CER
BE


Số phần tương tự - 2SC1384

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
2SC1384 PANASONIC-2SC1384 Datasheet
47Kb / 3P
   Silicon NPN epitaxial planer type(For low-frequency power amplification and driver amplification)
logo
List of Unclassifed Man...
2SC1384 ETC1-2SC1384 Datasheet
192Kb / 3P
   TRANSISTOR
logo
Unisonic Technologies
2SC1384 UTC-2SC1384 Datasheet
70Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
logo
Nanjing International G...
2SC1384 DGNJDZ-2SC1384 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-89-3L Plastic-Encapsulate Transistors
logo
TRANSYS Electronics Lim...
2SC1384 TEL-2SC1384 Datasheet
62Kb / 1P
   Plastic-Encapsulate Transistors
More results

Mô tả tương tự - 2SC1384

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AiT Semiconductor Inc.
D882 AITSEMI-D882 Datasheet
554Kb / 5P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTORS NPN TRANSISTORS
REV1.1
2SD1007 AITSEMI-2SD1007 Datasheet
401Kb / 4P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTORS NPN TRANSISTORS
REV1.1
logo
NXP Semiconductors
BC109C PHILIPS-BC109C Datasheet
55Kb / 8P
   NPN general purpose transistors
1997 Sep 03
2PC4617M PHILIPS-2PC4617M Datasheet
46Kb / 6P
   NPN general purpose transistors
2003 Jul 15
PMSTA05 PHILIPS-PMSTA05 Datasheet
56Kb / 8P
   NPN general purpose transistors
1999 Apr 29
JC546 PHILIPS-JC546 Datasheet
46Kb / 8P
   NPN general purpose transistors
1999 Apr 27
BCX70 PHILIPS-BCX70 Datasheet
42Kb / 8P
   NPN general purpose transistors
1999 Apr 15
BC546 PHILIPS-BC546 Datasheet
47Kb / 8P
   NPN general purpose transistors
2004 Nov 25
logo
Weitron Technology
S8050 WEITRON-S8050 Datasheet
2Mb / 4P
   NPN General Purpose Transistors
logo
NXP Semiconductors
2PC4617M NXP-2PC4617M Datasheet
222Kb / 6P
   NPN general purpose transistors
2003 Jul 15
BCV72.215 PHILIPS-BCV72.215 Datasheet
220Kb / 6P
   NPN general purpose transistors
1999 Apr 08
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com