công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74F158 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74F158
Giải thích chi tiết về linh kiện  Data selectors/multiplexers
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74F158 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74F158 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74F158 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74F158 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74F158 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74F158 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74F158 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74F158 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74F158 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74F158 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
74F157A, 74F158A
Data selectors/multiplexers
1996 Mar 12
6
TEST CIRCUIT AND WAVEFORMS
tw
90%
VM
10%
90%
VM
10%
90%
VM
10%
90%
VM
10%
NEGATIVE
PULSE
POSITIVE
PULSE
tw
AMP (V)
0V
0V
tTHL (tf )
INPUT PULSE REQUIREMENTS
rep. rate
tw
tTLH
tTHL
1MHz
500ns
2.5ns
2.5ns
Input Pulse Definition
VCC
family
74F
D.U.T.
PULSE
GENERATOR
RL
CL
RT
VIN
VOUT
Test Circuit for Totem-Pole Outputs
DEFINITIONS:
RL = Load resistor;
see AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS for value.
CL = Load capacitance includes jig and probe capacitance;
see AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS for value.
RT = Termination resistance should be equal to ZOUT of
pulse generators.
tTHL (tf )
tTLH (tr )
tTLH (tr )
AMP (V)
amplitude
3.0V
1.5V
VM
SF00006


Số phần tương tự - 74F158

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74F158 FAIRCHILD-74F158 Datasheet
54Kb / 5P
   Quad 2-Input Multiplexer
74F158A FAIRCHILD-74F158A Datasheet
54Kb / 5P
   Quad 2-Input Multiplexer
logo
National Semiconductor ...
74F158A NSC-74F158A Datasheet
147Kb / 8P
   Quad 2-Input Multiplexer
74F158ADCQB NSC-74F158ADCQB Datasheet
147Kb / 8P
   Quad 2-Input Multiplexer
74F158ADCX NSC-74F158ADCX Datasheet
147Kb / 8P
   Quad 2-Input Multiplexer
More results

Mô tả tương tự - 74F158

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74150J TI-SN74150J Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS
logo
Fairchild Semiconductor
DM74150 FAIRCHILD-DM74150 Datasheet
47Kb / 4P
   Data Selectors/Multiplexers
logo
Texas Instruments
SN54150 TI1-SN54150_16 Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS
SN54150 TI-SN54150_07 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS
SN54150 TI-SN54150 Datasheet
822Kb / 22P
[Old version datasheet]   DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS
logo
National Semiconductor ...
54150 NSC-54150 Datasheet
182Kb / 10P
   Data Selectors/Multiplexers
DM54LS251 NSC-DM54LS251 Datasheet
135Kb / 6P
   TRI-STATE Data Selectors/Multiplexers
54LS253 NSC-54LS253 Datasheet
158Kb / 6P
   TRI-STATE Data Selectors/Multiplexers
DM7123 NSC-DM7123 Datasheet
88Kb / 3P
   Quad 2-Input DATA SELECTORS / MULTIPLEXERS
logo
Integral Corp.
IN74HC158A INTEGRAL-IN74HC158A Datasheet
147Kb / 5P
   QUAD 2-INPUT DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com