công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ALVCH16843DGG bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74ALVCH16843DGG
Giải thích chi tiết về linh kiện  18-bit bus-interface D-type latch 3-State
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74ALVCH16843DGG bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74ALVCH16843DGG Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74ALVCH16843DGG Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74ALVCH16843DGG Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74ALVCH16843DGG Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74ALVCH16843DGG Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74ALVCH16843DGG Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74ALVCH16843DGG Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74ALVCH16843DGG Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74ALVCH16843DGG Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
74ALVCH16843
18-bit bus interface D-type latch (3-State)
1998 Aug 04
9
TEST CIRCUIT
SWITCH POSITION
PULSE
GENERATOR
RT
VI
D.U.T.
VO
CL
VCC
RL = 500 Ω
Test Circuit for switching times
Open
GND
S1
DEFINITIONS
VCC
VI
< 2.7V
VCC
TEST
S1
tPLH/tPHL
Open
RL = Load resistor
CL = Load capacitance includes jig and probe capacitance
RT = Termination resistance should be equal to ZOUT of pulse generators.
2
< VCC
tPLZ/tPZL
2.7V
2.7–3.6V
tPHZ/tPZH
GND
RL = 500 Ω
2 * VCC
SV00906
Waveform 6. Load circuitry for switching times


Số phần tương tự - 74ALVCH16843DGG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVCH16843DGG NEXPERIA-74ALVCH16843DGG Datasheet
204Kb / 16P
   18-bit bus-interface D-type latch; 3-State
Rev. 3 - 20 November 2017
More results

Mô tả tương tự - 74ALVCH16843DGG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ALVCH16843 PHILIPS-74ALVCH16843_15 Datasheet
88Kb / 12P
   18-bit bus-interface D-type latch (3-State)
1998 Aug 04
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVCH16843 NEXPERIA-74ALVCH16843 Datasheet
204Kb / 16P
   18-bit bus-interface D-type latch; 3-State
Rev. 3 - 20 November 2017
logo
NXP Semiconductors
74ALVCH16841 PHILIPS-74ALVCH16841 Datasheet
77Kb / 10P
   20-bit bus interface D-type latch 3-State
1998 Jul 27
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVCH16841 NEXPERIA-74ALVCH16841 Datasheet
215Kb / 12P
   20-bit bus interface D-type latch; 3-state
Rev. 3 - 12 September 2018
logo
Texas Instruments
SN74ALS843 TI-SN74ALS843 Datasheet
90Kb / 6P
[Old version datasheet]   9-BIT BUS-INTERFACE D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LVC841A TI-SN74LVC841A Datasheet
136Kb / 9P
[Old version datasheet]   10-BIT BUS-INTERFACE D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALS845 TI1-SN74ALS845_11 Datasheet
223Kb / 9P
[Old version datasheet]   8-BIT BUS-INTERFACE D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALS845 TI-SN74ALS845 Datasheet
92Kb / 6P
[Old version datasheet]   8-BIT BUS-INTERFACE D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALS843 TI1-SN74ALS843_15 Datasheet
479Kb / 11P
[Old version datasheet]   9-BIT BUS-INTERFACE D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74BCT29844 TI1-SN74BCT29844 Datasheet
99Kb / 6P
[Old version datasheet]   9-BIT BUS-INTERFACE D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OURPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com