công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ALVCH16374DGG bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74ALVCH16374DGG
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5V/3.3V 16-bit edge-triggered D-type flip-flop 3-State
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74ALVCH16374DGG bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - NXP Semiconductors

  74ALVCH16374DGG Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74ALVCH16374DGG Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74ALVCH16374DGG Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74ALVCH16374DGG Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74ALVCH16374DGG Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74ALVCH16374DGG Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74ALVCH16374DGG Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74ALVCH16374DGG Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74ALVCH16374DGG Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 12 page
background image
Philips
Semiconductors
74ALVCH16374
2.5V/3.3V 16-bit edge-triggered D-type
flip-flop (3-State)
Product specification
Supersedes data of 1997 Mar 21
IC24 Data Handbook
1998 Jun 18
INTEGRATED CIRCUITS


Số phần tương tự - 74ALVCH16374DGG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVCH16374DGG NEXPERIA-74ALVCH16374DGG Datasheet
232Kb / 13P
   2.5 V/3.3 V 16-bit edge-triggered D-type flip-flop; 3-state
Rev. 7 - 23 November 2021
logo
Texas Instruments
74ALVCH16374DGGRE4 TI-74ALVCH16374DGGRE4 Datasheet
318Kb / 14P
[Old version datasheet]   16-BIT EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOP WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - 74ALVCH16374DGG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ALVT16374 PHILIPS-74ALVT16374 Datasheet
99Kb / 12P
   2.5V/3.3V 16-bit edge-triggered D-type flip-flop 3-State
1999 Oct 18
74LVT16374A PHILIPS-74LVT16374A Datasheet
86Kb / 10P
   3.3V LVT 16-bit edge-triggered D-type flip-flop 3-State
1999 Oct 18
logo
Integrated Device Techn...
IDT74LVC16374A IDT-IDT74LVC16374A_15 Datasheet
106Kb / 6P
   3.3V CMOS 16-BIT EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOP
logo
Texas Instruments
SN74ALVCH162374 TI-SN74ALVCH162374_04 Datasheet
318Kb / 13P
[Old version datasheet]   16-BIT EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOP WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LVC16374 TI-SN74LVC16374 Datasheet
97Kb / 6P
[Old version datasheet]   16-BIT EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOP WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AVC16374 TI-SN74AVC16374_06 Datasheet
369Kb / 18P
[Old version datasheet]   16-BIT EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOP WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LVCH16374A TI1-SN74LVCH16374A_14 Datasheet
918Kb / 24P
[Old version datasheet]   16-Bit Edge-Triggered D-Type Flip-Flop With 3-State Outputs
SN74AUC16374 TI-SN74AUC16374 Datasheet
299Kb / 12P
[Old version datasheet]   16-BIT EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOP WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LVCH16374A TI-SN74LVCH16374A_07 Datasheet
392Kb / 18P
[Old version datasheet]   16-BIT EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOP WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LVC16374A TI1-SN74LVC16374A_14 Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   16-Bit Edge-Triggered D-Type Flip-Flop With 3-State Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com