công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCS0603 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện MCS0603
Giải thích chi tiết về linh kiện  Professional flat chip resistors
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

MCS0603 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button MCS0603 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers MCS0603 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers MCS0603 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers MCS0603 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers MCS0603 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers MCS0603 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers MCS0603 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers MCS0603 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers MCS0603 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
2002 Dec 19
10
BCcomponents
Product specification
Professional flat chip resistors
MCS 0402; MCT 0603;
MCU 0805
1,2/50 pulse
100 W
1 kW
10 kW
100 V
100 kW
1 MW
1 kV
Resistance Value R
10 V
10 kV
10 W
10 MW
Fig.6
Pulse load rating in accordance with IEC 60115-1 clause 4.27; 1,2
ms / 50 ms; 5 pulses at 12 s interval;
for permissible resistance change 0,5%.
MCS 0402
MCT 0603
MCU 0805
10/700 pulse
100 W
1 kW
10 kW
100 V
100 kW
1 MW
1 kV
Resistance Value R
10 V
10 kV
10 W
10 MW
Fig.7
Pulse load rating in accordance with IEC 60115-1 clause 4.27; 10
ms / 700 ms; 10 pulses at 1 minute
intervals; for permissible resistance change 0,5%.
MCS 0402
MCT 0603
MCU 0805


Số phần tương tự - MCS0603

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Frontier Electronics.
MCS0630 FRONTIER-MCS0630 Datasheet
242Kb / 2P
   SMD MOLDED HIGH CURRENT POWER INDUCTORS
More results

Mô tả tương tự - MCS0603

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
MCT06030C4993FP500 VISHAY-MCT06030C4993FP500 Datasheet
165Kb / 12P
   Professional Thin Film Chip Resistors
Revision: 24-Jan-13
MCS04020C4700FE000 VISHAY-MCS04020C4700FE000 Datasheet
165Kb / 12P
   Professional Thin Film Chip Resistors
Revision: 24-Jan-13
MCS04020C3309FE000 VISHAY-MCS04020C3309FE000 Datasheet
165Kb / 12P
   Professional Thin Film Chip Resistors
Revision: 24-Jan-13
MCT06030C4759FP500 VISHAY-MCT06030C4759FP500 Datasheet
153Kb / 12P
   Professional Thin Film Chip Resistors
Revision: 24-Jan-13
MCS-0402 VISHAY-MCS-0402 Datasheet
170Kb / 13P
   Professional Thin Film Chip Resistors
Revision: 16-Aug-16
MCT06030C3300FP500 VISHAY-MCT06030C3300FP500 Datasheet
165Kb / 12P
   Professional Thin Film Chip Resistors
Revision: 24-Jan-13
MCT06030C1503FP500 VISHAY-MCT06030C1503FP500 Datasheet
165Kb / 12P
   Professional Thin Film Chip Resistors
Revision: 24-Jan-13
MCS04020C3320FE000 VISHAY-MCS04020C3320FE000 Datasheet
165Kb / 12P
   Professional Thin Film Chip Resistors
Revision: 24-Jan-13
MCS04020C1802FE000 VISHAY-MCS04020C1802FE000 Datasheet
165Kb / 12P
   Professional Thin Film Chip Resistors
Revision: 24-Jan-13
MCT06030C2203FP500 VISHAY-MCT06030C2203FP500 Datasheet
165Kb / 12P
   Professional Thin Film Chip Resistors
Revision: 24-Jan-13
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com