công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ZY5.6 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện ZY5.6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Zener Diodes
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

ZY5.6 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  ZY5.6 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix ZY5.6 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix ZY5.6 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix ZY5.6 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix ZY5.6 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix ZY5.6 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix ZY5.6 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
ZY1, ZY3.6 thru ZY200
Vishay Semiconductors
formerly General Semiconductor
www.vishay.com
Document Number 88418
2
02-May-02
Electrical Characteristics (TJ = 25°C unless otherwise noted)
Zener
Dynamic
Temp. coeff.
Test
Reverse
Admissible
voltage(2)
resistance
of Zener volt.
current
voltage
Zener current(1)
at
at IZT
at
at
at Tamb = 25°C
IZT
f = 1 kHz
IZT
IR= 1
µA
Type
VZ (V)
max rzj (
Ω)
α
VZ (10
–4 /K)
IZT (mA)
VR (V)
IZ (mA)
ZY1(3)
0.71 … 0.82
1
–26 … –16
100
1000
ZY3.6
3.4 ... 3.8
7
–7 ... +2
100
440
ZY3.9
3.7 ... 4.1
7
–7 ... +2
100
410
ZY4.3
4.0 ... 4.6
7
–7 ... +3
100
360
ZY4.7
4.4 ... 5.0
7
–7 ... +4
100
330
ZY5.1
4.8 ... 5.4
5
–6 ... +5
100
300
ZY5.6
5.2 ... 6.0
2
–3 ... +5
100
> 1.5
275
ZY6.2
5.8 ... 6.6
2
–1 ... +6
100
> 1.5
245
ZY6.8
6.4 ... 7.2
2
0 ... +7
100
> 2
220
ZY7.5
7.0 ... 7.9
2
0 ... +7
100
> 2
200
ZY8.2
7.7 ... 8.7
2
+3 ... +8
100
> 3.5
180
ZY9.1
8.5 ... 9.6
4
+3 ... +8
50
> 7.4
165
ZY10
9.4 ... 10.6
4
+5 ... +9
50
> 8.2
145
ZY11
10.4 … 11.6
7
+5 … +10
50
> 9.2
135
ZY12
11.4 … 12.7
7
+5 … +10
50
> 10
120
ZY13
12.4 … 14.1
10
+5 … +10
50
> 10.7
110
ZY15
13.8 … 15.8
10
+5 … +10
50
> 12
98
ZY16
15.3 … 17.1
15
+6 … +11
25
> 13.3
90
ZY18
16.8 … 19.1
15
+6 … +11
25
> 14.7
80
ZY20
18.8 … 21.2
15
+6 … +11
25
> 16.5
72
ZY22
20.8 … 23.3
15
+6 … +11
25
> 18.3
66
ZY24
22.8 … 25.6
15
+6 … +11
25
> 20.1
60
ZY27
25.1 … 28.9
15
+6 … +11
25
> 22.5
53
ZY30
28 … 32
15
+6 … +11
25
> 25.1
48
ZY33
31 … 35
15
+6 … +11
25
> 27.8
44
ZY36
34 … 38
40
+6 … +11
10
> 30.2
40
ZY39
37 … 41
40
+6 … +11
10
> 32.9
37
ZY43
40 … 46
45
+7 … +12
10
> 35.6
33
ZY47
44 … 50
45
+7 … +12
10
> 39.2
30
ZY51
48 … 54
60
+7 … +12
10
> 42.8
27
ZY56
52 … 60
60
+7 … +12
10
> 47.3
25
ZY62
58 … 66
80
+8 … +13
10
> 51.7
21
ZY68
64 … 72
80
+8 … +13
10
> 57.1
20
ZY75
70 … 79
100
+8 … +13
10
> 63.2
18
ZY82
77 … 88
100
+8 … +13
10
> 68.6
16
ZY91
85 … 96
200
+9 … +13
5
> 75.7
15
ZY100
94 … 106
200
+9 … +13
5
> 83.7
13
ZY110
104 …116
250
+9 … +13
5
> 92.6
12
ZY120
114 … 127
250
+9 … +13
5
> 101.6
11
ZY130
124 … 141
300
+9 … +13
5
> 110.5
10
ZY150
138 … 156
300
+9 … +13
5
> 123
9
ZY160
153 …171
350
+9 … +13
5
>136
8.5
ZY180
168 … 191
350
+9 … +13
5
> 149
8
ZY200
188 … 212
350
+9 … +13
5
> 167
7.5
Notes: (1) Valid provided that leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
(2) Tested with pulses tp = 5 ms
(3) The ZY1 is a silicon diode operated in forward direction. Hence, the index of all parameters ratings should be “F” instead of “Z”. Connect the cathode
lead to the negative pole


Số phần tương tự - ZY5.6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diotec Semiconductor
ZY5.6 DIOTEC-ZY5.6 Datasheet
111Kb / 2P
   Silicon-Power-Z-Diodes (non-planar technology)
logo
EIC discrete Semiconduc...
ZY5.6 EIC-ZY5.6 Datasheet
43Kb / 2P
   SILICON ZENER DIODES
logo
Diotec Semiconductor
ZY5.6 DIOTEC-ZY5.6 Datasheet
90Kb / 2P
   Silicon-Power-Zener Diodes
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
ZY5.6 SEMTECH_ELEC-ZY5.6 Datasheet
245Kb / 3P
   SILICON ZENER DIODES
logo
Diotec Semiconductor
ZY5.6 DIOTEC-ZY5.6 Datasheet
152Kb / 3P
   Silicon-Power-Zener Diodes (non-planar technology)
More results

Mô tả tương tự - ZY5.6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
RZ39A STMICROELECTRONICS-RZ39A Datasheet
555Kb / 3P
   ZENER DIODES DIODES ZENER
logo
Sangdest Microelectroni...
1N5225 SMC-1N5225 Datasheet
205Kb / 5P
   ZENER DIODES Diodes
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HMBZ5221B HSMC-HMBZ5221B Datasheet
86Kb / 12P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
1N4728 VISHAY-1N4728 Datasheet
46Kb / 3P
   Zener Diodes
18-Apr-02
logo
General Semiconductor
BZX84 GE-BZX84 Datasheet
396Kb / 9P
   Zener Diodes
logo
Motorola, Inc
1N2804 MOTOROLA-1N2804 Datasheet
145Kb / 4P
   ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
1N4681 GE-1N4681 Datasheet
40Kb / 2P
   ZENER DIODES
1N746 GE-1N746 Datasheet
36Kb / 2P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
BZY97-C3V9 VISHAY-BZY97-C3V9 Datasheet
164Kb / 5P
   Zener Diodes
29-Apr-02
logo
Guangdong Kexin Industr...
1SMA4728 KEXIN-1SMA4728 Datasheet
1Mb / 5P
   Zener Diodes
1SMA5914 KEXIN-1SMA5914 Datasheet
1Mb / 4P
   Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com