công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74AHCT86PWDH bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74AHCT86PWDH
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74AHCT86PWDH bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74AHCT86PWDH Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74AHCT86PWDH Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74AHCT86PWDH Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74AHCT86PWDH Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74AHCT86PWDH Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74AHCT86PWDH Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74AHCT86PWDH Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74AHCT86PWDH Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74AHCT86PWDH Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
1999 Sep 17
10
Philips Semiconductors
Product specification
Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate
74AHC86; 74AHCT86
UNIT
A1
A2
A3
bp
cD (1)
E (2)
(1)
eHE
LLp
QZ
y
w
v
θ
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
EIAJ
mm
0.15
0.05
0.95
0.80
0.30
0.19
0.2
0.1
5.1
4.9
4.5
4.3
0.65
6.6
6.2
0.4
0.3
0.72
0.38
8
0
o
o
0.13
0.1
0.2
1.0
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
Notes
1. Plastic or metal protrusions of 0.15 mm maximum per side are not included.
2. Plastic interlead protrusions of 0.25 mm maximum per side are not included.
0.75
0.50
SOT402-1
MO-153
94-07-12
95-04-04
w M
b p
D
Z
e
0.25
17
14
8
θ
A
A1
A2
L p
Q
detail X
L
(A )
3
HE
E
c
v M A
X
A
y
0
2.5
5 mm
scale
TSSOP14: plastic thin shrink small outline package; 14 leads; body width 4.4 mm
SOT402-1
A
max.
1.10
pin 1 index


Số phần tương tự - 74AHCT86PWDH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74AHCT86PW NXP-74AHCT86PW Datasheet
85Kb / 14P
   Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate
Rev. 02-15 November 2007
logo
Nexperia B.V. All right...
74AHCT86PW NEXPERIA-74AHCT86PW Datasheet
235Kb / 14P
   Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate
Rev. 3 - 5 June 2020
74AHCT86PW-Q100 NEXPERIA-74AHCT86PW-Q100 Datasheet
705Kb / 15P
   Automotive product qualification in accordance with AEC-Q100
More results

Mô tả tương tự - 74AHCT86PWDH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LV86 NXP-74LV86 Datasheet
96Kb / 15P
   Quad 2-input exclusive-OR gate
Rev. 03-27 November 2007
logo
Fairchild Semiconductor
74AC86PC FAIRCHILD-74AC86PC Datasheet
98Kb / 7P
   Quad 2-Input Exclusive-OR Gate
logo
Motorola, Inc
SN54LS386 MOTOROLA-SN54LS386 Datasheet
120Kb / 4P
   QUAD 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATE
logo
NXP Semiconductors
74HC86 PHILIPS-74HC86 Datasheet
34Kb / 6P
   Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate
December 1990
logo
Fairchild Semiconductor
DM74LS86 FAIRCHILD-DM74LS86 Datasheet
61Kb / 5P
   Quad 2-Input Exclusive-OR Gate
logo
Unisonic Technologies
U74LVC86A UTC-U74LVC86A_15 Datasheet
200Kb / 6P
   QUAD 2-INPUT EXCLUSIVE OR GATE
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT86-Q100 NEXPERIA-74HCT86-Q100 Datasheet
226Kb / 12P
   Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate
Rev. 3 - 10 March 2021
logo
NXP Semiconductors
74LV86 PHILIPS-74LV86 Datasheet
103Kb / 10P
   Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate
1998 Apr 20
logo
System Logic Semiconduc...
SL74LS86 SLS-SL74LS86 Datasheet
29Kb / 3P
   Quad 2-Input Exclusive OR Gate
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HC86 FAIRCHILD-MM74HC86 Datasheet
81Kb / 7P
   Quad 2-Input Exclusive OR Gate
logo
Hitachi Semiconductor
HD74AC86 HITACHI-HD74AC86 Datasheet
43Kb / 7P
   Quad 2-Input Exclusive-OR-Gate
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com