công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HLMP-3517 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

tên linh kiện HLMP-3517
Giải thích chi tiết về linh kiện  T-13/4 (5 mm) High Intensity LED Lamps
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Trang chủ  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

HLMP-3517 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Back Button HLMP-3517 Datasheet HTML 2Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3517 Datasheet HTML 3Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3517 Datasheet HTML 4Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3517 Datasheet HTML 5Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3517 Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3517 Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3517 Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3517 Datasheet HTML 9Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3517 Datasheet HTML 10Page - Agilent(Hewlett-Packard)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
7
Green HLMP-351X Series
Figure 13. Relative Luminous
Intensity vs. DC Forward Current.
Figure 12. Forward Current vs.
Forward Voltage Characteristics.
Figure 14. Relative Efficiency
(Luminous Intensity per Unit Current)
vs. Peak LED Current.
Figure 15. Maximum Tolerable Peak
Current vs. Pulse Duration (IDC MAX
as per MAX Ratings).
Figure 16. Relative Luminous Intensity vs. Angular Displacement. T-13/4
Lamp.


Số phần tương tự - HLMP-3517

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-3519 AVAGO-HLMP-3519 Datasheet
326Kb / 10P
   T-1 3/4 (5mm) High Intensity LED Lamps
HLMP-3519-F00XX AVAGO-HLMP-3519-F00XX Datasheet
326Kb / 10P
   T-1 3/4 (5mm) High Intensity LED Lamps
More results

Mô tả tương tự - HLMP-3517

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMA-VH00 HP-HLMA-VH00 Datasheet
151Kb / 6P
   T-13/4 (5 mm), Wide Viewing Angle, High Intensity LED Lamps
logo
Broadcom Corporation.
HLMP-4100 BOARDCOM-HLMP-4100 Datasheet
144Kb / 6P
   T-13/4 (5 mm) Double Heterojunction AlGaAs Very High Intensity Red LED Lamps
HLMP-3301 BOARDCOM-HLMP-3301 Datasheet
263Kb / 11P
   T-13/4 (5 mm) Diffused LED Lamps
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-335X HP-HLMP-335X Datasheet
186Kb / 7P
   T-13/4 (5 mm) Low Profile LED Lamps
logo
Broadcom Corporation.
HLMP-3351 BOARDCOM-HLMP-3351 Datasheet
340Kb / 9P
   T-13/4 (5 mm) Low Profile LED Lamps
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-3351 AVAGO-HLMP-3351 Datasheet
340Kb / 9P
   T-13/4 (5 mm) Low Profile LED Lamps
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMA-CX00 HP-HLMA-CX00 Datasheet
122Kb / 7P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), High Performance AlInGaP LED Lamps
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-3750-L00B2 AVAGO-HLMP-3750-L00B2 Datasheet
684Kb / 12P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Ultra-Bright LED Lamps
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-4700 HP-HLMP-4700 Datasheet
192Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current LED Lamps
HLMP-3707 HP-HLMP-3707 Datasheet
225Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Ultra-Bright LED Lamps
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com