công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HLMP-3416-G00XX bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

tên linh kiện HLMP-3416-G00XX
Giải thích chi tiết về linh kiện  T-13/4 (5 mm) High Intensity LED Lamps
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Trang chủ  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

HLMP-3416-G00XX bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

  HLMP-3416-G00XX Datasheet HTML 1Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3416-G00XX Datasheet HTML 2Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3416-G00XX Datasheet HTML 3Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3416-G00XX Datasheet HTML 4Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3416-G00XX Datasheet HTML 5Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3416-G00XX Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3416-G00XX Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3416-G00XX Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3416-G00XX Datasheet HTML 9Page - Agilent(Hewlett-Packard) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
5
High Efficiency Red HLMP-331X Series
Figure 3. Relative Luminous Intensity
vs. DC Forward Current.
Figure 2. Forward Current vs.
Forward Voltage Characteristics.
Figure 4. Relative Efficiency
(Luminous Intensity per Unit Current)
vs. Peak LED Current.
Figure 5. Maximum Tolerable Peak
Current vs. Pulse Duration (IDC MAX
as per MAX Ratings).
Figure 6. Relative Luminous Intensity vs. Angular Displacement.


Số phần tương tự - HLMP-3416-G00XX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-3416 AVAGO-HLMP-3416 Datasheet
326Kb / 10P
   T-1 3/4 (5mm) High Intensity LED Lamps
More results

Mô tả tương tự - HLMP-3416-G00XX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMA-VH00 HP-HLMA-VH00 Datasheet
151Kb / 6P
   T-13/4 (5 mm), Wide Viewing Angle, High Intensity LED Lamps
logo
Broadcom Corporation.
HLMP-4100 BOARDCOM-HLMP-4100 Datasheet
144Kb / 6P
   T-13/4 (5 mm) Double Heterojunction AlGaAs Very High Intensity Red LED Lamps
HLMP-3301 BOARDCOM-HLMP-3301 Datasheet
263Kb / 11P
   T-13/4 (5 mm) Diffused LED Lamps
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-335X HP-HLMP-335X Datasheet
186Kb / 7P
   T-13/4 (5 mm) Low Profile LED Lamps
logo
Broadcom Corporation.
HLMP-3351 BOARDCOM-HLMP-3351 Datasheet
340Kb / 9P
   T-13/4 (5 mm) Low Profile LED Lamps
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-3351 AVAGO-HLMP-3351 Datasheet
340Kb / 9P
   T-13/4 (5 mm) Low Profile LED Lamps
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMA-CX00 HP-HLMA-CX00 Datasheet
122Kb / 7P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), High Performance AlInGaP LED Lamps
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-3750-L00B2 AVAGO-HLMP-3750-L00B2 Datasheet
684Kb / 12P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Ultra-Bright LED Lamps
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-4700 HP-HLMP-4700 Datasheet
192Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current LED Lamps
HLMP-3707 HP-HLMP-3707 Datasheet
225Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Ultra-Bright LED Lamps
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com