công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HLMP-3316-IJ0XX bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

tên linh kiện HLMP-3316-IJ0XX
Giải thích chi tiết về linh kiện  T-13/4 (5 mm) High Intensity LED Lamps
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Trang chủ  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

HLMP-3316-IJ0XX bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

  HLMP-3316-IJ0XX Datasheet HTML 1Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3316-IJ0XX Datasheet HTML 2Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3316-IJ0XX Datasheet HTML 3Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3316-IJ0XX Datasheet HTML 4Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3316-IJ0XX Datasheet HTML 5Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3316-IJ0XX Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3316-IJ0XX Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3316-IJ0XX Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3316-IJ0XX Datasheet HTML 9Page - Agilent(Hewlett-Packard) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
2
Package Dimensions
Part Numbering System
HLMP - 3 x 1 x - x x x xx
Mechanical Option
00: Bulk
01: Tape & Reel, Crimped Leads
02: Tape & Reel, Straight Leads
B1: Right Angle Housing, Uneven Leads
B2: Right Angle Housing, Even Leads
Color Bin Options
0: Full Color Bin Distribution
Maximum Iv Bin Options
0: Open (no max. limit)
Others: Please refer to the Iv Bin Table
Minimum Iv Bin Options
Please refer to the Iv Bin Table
Brightness Level
5, 7: Less Brightness
6, 9: Higher Brightness
Color Options
3: GaP HER
4: GaP Yellow
5: GaP Green


Số phần tương tự - HLMP-3316-IJ0XX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-3316-I00XX AVAGO-HLMP-3316-I00XX Datasheet
326Kb / 10P
   T-1 3/4 (5mm) High Intensity LED Lamps
More results

Mô tả tương tự - HLMP-3316-IJ0XX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMA-VH00 HP-HLMA-VH00 Datasheet
151Kb / 6P
   T-13/4 (5 mm), Wide Viewing Angle, High Intensity LED Lamps
logo
Broadcom Corporation.
HLMP-4100 BOARDCOM-HLMP-4100 Datasheet
144Kb / 6P
   T-13/4 (5 mm) Double Heterojunction AlGaAs Very High Intensity Red LED Lamps
HLMP-3301 BOARDCOM-HLMP-3301 Datasheet
263Kb / 11P
   T-13/4 (5 mm) Diffused LED Lamps
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-335X HP-HLMP-335X Datasheet
186Kb / 7P
   T-13/4 (5 mm) Low Profile LED Lamps
logo
Broadcom Corporation.
HLMP-3351 BOARDCOM-HLMP-3351 Datasheet
340Kb / 9P
   T-13/4 (5 mm) Low Profile LED Lamps
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-3351 AVAGO-HLMP-3351 Datasheet
340Kb / 9P
   T-13/4 (5 mm) Low Profile LED Lamps
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMA-CX00 HP-HLMA-CX00 Datasheet
122Kb / 7P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), High Performance AlInGaP LED Lamps
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-3750-L00B2 AVAGO-HLMP-3750-L00B2 Datasheet
684Kb / 12P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Ultra-Bright LED Lamps
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-4700 HP-HLMP-4700 Datasheet
192Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current LED Lamps
HLMP-3707 HP-HLMP-3707 Datasheet
225Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Ultra-Bright LED Lamps
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com