công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADA-4643-BLKG bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

tên linh kiện ADA-4643-BLKG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Bipolar Darlington Amplifier
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Trang chủ  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

ADA-4643-BLKG bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Back Button ADA-4643-BLKG Datasheet HTML 2Page - Agilent(Hewlett-Packard) ADA-4643-BLKG Datasheet HTML 3Page - Agilent(Hewlett-Packard) ADA-4643-BLKG Datasheet HTML 4Page - Agilent(Hewlett-Packard) ADA-4643-BLKG Datasheet HTML 5Page - Agilent(Hewlett-Packard) ADA-4643-BLKG Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard) ADA-4643-BLKG Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) ADA-4643-BLKG Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard) ADA-4643-BLKG Datasheet HTML 9Page - Agilent(Hewlett-Packard) ADA-4643-BLKG Datasheet HTML 10Page - Agilent(Hewlett-Packard)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
6
ADA-4643 Typical Scattering Parameters, TA = 25°C, Id = 35 mA
Freq.
S11
S21
S12
S22
K
GHz
Mag.
Ang.
dB
Mag.
Ang.
Mag.
Ang.
Mag.
Ang.
0.1
0.151
1.6
17.51
7.504
175.9
0.091
-0.8
0.223
-4.1
1.1
0.5
0.185
13.1
17.35
7.367
160.1
0.09
-4.2
0.224
-11.7
1.1
0.9
0.265
14.9
16.98
7.06
144.6
0.087
-7
0.251
-19
1.1
1.0
0.272
12.4
16.86
6.97
140.9
0.086
-7.5
0.256
-21.7
1.1
1.5
0.340
-0.7
16.27
6.511
123.9
0.082
-8.8
0.264
-36.2
1.1
1.9
0.367
-9.5
15.82
6.178
111
0.080
-9.1
0.259
-47.6
1.2
2.0
0.373
-12.1
15.72
6.107
108
0.079
-9.1
0.256
-50.3
1.2
2.5
0.39
-22.7
15.19
5.745
92.8
0.078
-8.5
0.236
-64.4
1.2
3.0
0.395
-33
14.71
5.436
78.3
0.077
-7.3
0.209
-80.4
1.3
3.5
0.387
-44.3
14.23
5.149
63.9
0.079
-6
0.181
-99.9
1.3
4.0
0.370
-57.4
13.79
4.89
49.9
0.082
-4.8
0.166
-123.4
1.3
4.5
0.353
-71.6
13.36
4.657
35.9
0.087
-3.9
0.17
-148.9
1.3
5.0
0.332
-87.7
12.84
4.383
21.9
0.093
-4.2
0.185
-170.6
1.2
5.5
0.319
-106
12.34
4.141
8.3
0.102
-5.1
0.207
172.5
1.2
6.0
0.310
-123.6
11.8
3.889
-5.4
0.112
-7.5
0.23
157.5
1.2
6.5
0.293
-140.2
11.28
3.666
-18.6
0.124
-10.8
0.248
140.9
1.1
7.0
0.266
-158.8
10.75
3.449
-32
0.138
-15.8
0.27
122.3
1.1
7.5
0.238
177.8
10.15
3.219
-45.5
0.151
-22.2
0.301
103
1.1
8.0
0.217
148.5
9.48
2.979
-59
0.161
-29.3
0.34
84.3
1.1
8.5
0.222
119.5
8.62
2.697
-71.7
0.169
-36.1
0.385
69.6
1.1
9.0
0.256
95
7.81
2.458
-83.4
0.178
-42.5
0.434
57.9
1.1
9.5
0.300
74.9
6.88
2.208
-95.8
0.188
-49.5
0.486
47.9
1
10.0
0.357
59.1
6.01
1.996
-107.2
0.196
-56.9
0.534
39.2
1
Notes:
1. S-parameters are measured on a microstrip line made on 0.025 inch thick alumina carrier. The input reference plane is at the end of the input lead. The
output reference plane is at the end of the output lead.


Số phần tương tự - ADA-4643-BLKG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
ADA-4643 AVAGO-ADA-4643 Datasheet
107Kb / 12P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifi er
More results

Mô tả tương tự - ADA-4643-BLKG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
ADA-4743 HP-ADA-4743 Datasheet
107Kb / 9P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifier
ADA-4543 HP-ADA-4543 Datasheet
111Kb / 10P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifier
logo
Broadcom Corporation.
ADA-4789 BOARDCOM-ADA-4789 Datasheet
395Kb / 13P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifier
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
ADA-4789 AVAGO-ADA-4789_15 Datasheet
395Kb / 13P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifier
ADA-4789 AVAGO-ADA-4789 Datasheet
385Kb / 13P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifier Small Signal Gain Amplifier
ADA-4543 AVAGO-ADA-4543 Datasheet
108Kb / 10P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifi er
ADA-4643 AVAGO-ADA-4643 Datasheet
107Kb / 12P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifi er
ADA-4743 AVAGO-ADA-4743 Datasheet
103Kb / 9P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifi er
logo
New Jersey Semi-Conduct...
MPSU95 NJSEMI-MPSU95 Datasheet
82Kb / 2P
   PNP SILICON DARLINGTON AMPLIFIER TRANSISTOR
logo
ON Semiconductor
MMBTA13LT1 ONSEMI-MMBTA13LT1 Datasheet
235Kb / 8P
   Darlington Amplifier Transistors(NPN Silicon)
March, 2001 ??Rev. 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com