công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADA-4643 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

tên linh kiện ADA-4643
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Bipolar Darlington Amplifier
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Trang chủ  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

ADA-4643 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Back Button ADA-4643 Datasheet HTML 2Page - Agilent(Hewlett-Packard) ADA-4643 Datasheet HTML 3Page - Agilent(Hewlett-Packard) ADA-4643 Datasheet HTML 4Page - Agilent(Hewlett-Packard) ADA-4643 Datasheet HTML 5Page - Agilent(Hewlett-Packard) ADA-4643 Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard) ADA-4643 Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) ADA-4643 Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard) ADA-4643 Datasheet HTML 9Page - Agilent(Hewlett-Packard) ADA-4643 Datasheet HTML 10Page - Agilent(Hewlett-Packard)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
8
ADA-4643 Typical Scattering Parameters, TA = 25°C, Id = 60 mA
Freq.
S11
S21
S12
S22
K
GHz
Mag.
Ang.
dB
Mag.
Ang.
Mag.
Ang.
Mag.
Ang.
0.1
0.126
2.4
17.88
7.834
175.9
0.089
-0.7
0.194
-3.8
1.1
0.5
0.165
18.1
17.73
7.696
159.9
0.088
-3.8
0.196
-9.9
1.1
0.9
0.252
19.6
17.36
7.377
144.3
0.085
-6.4
0.227
-16.1
1.1
1.0
0.261
16.4
17.24
7.28
140.6
0.085
-6.9
0.233
-18.8
1.1
1.5
0.33
2
16.63
6.787
123.3
0.081
-8.2
0.244
-33.2
1.1
1.9
0.359
-7.4
16.16
6.424
110.3
0.079
-8.4
0.241
-44.4
1.1
2.0
0.365
-9.8
16.05
6.343
107.2
0.078
-8.4
0.239
-47.2
1.1
2.5
0.386
-21
15.49
5.948
91.9
0.077
-7.8
0.221
-61
1.2
3.0
0.387
-31.5
14.98
5.61
77.4
0.077
-6.7
0.195
-76.8
1.2
3.5
0.381
-43
14.49
5.301
63.1
0.078
-5.5
0.168
-96.2
1.3
4.0
0.363
-56
14.02
5.025
49
0.081
-4.3
0.153
-120.3
1.3
4.5
0.344
-70.7
13.58
4.777
35
0.086
-3.5
0.157
-146.9
1.3
5.0
0.323
-87.3
13.04
4.488
21
0.093
-3.7
0.172
-169.4
1.2
5.5
0.31
-105.8
12.54
4.235
7.5
0.101
-4.6
0.195
173.4
1.2
6.0
0.301
-123.6
11.98
3.971
-6.2
0.111
-6.9
0.22
158.2
1.2
6.5
0.281
-140.6
11.44
3.735
-19.4
0.124
-10.2
0.239
141.4
1.1
7.0
0.257
-159.9
10.9
3.507
-32.7
0.138
-15.2
0.262
122.5
1.1
7.5
0.228
176.3
10.29
3.271
-46.3
0.151
-21.5
0.294
103
1.1
8.0
0.212
145.6
9.61
3.022
-59.8
0.161
-28.6
0.333
84.3
1.1
8.5
0.218
117.8
8.72
2.728
-72.4
0.169
-35.6
0.38
69.5
1.1
9.0
0.257
92.7
7.94
2.494
-84.1
0.178
-41.8
0.429
57.9
1.1
9.5
0.302
72.9
6.98
2.234
-96.4
0.189
-48.9
0.482
47.9
1
10.0
0.359
57.7
6.11
2.02
-107.7
0.196
-56.4
0.531
39.2
1
Notes:
1. S-parameters are measured on a microstrip line made on 0.025 inch thick alumina carrier. The input reference plane is at the end of the input lead. The
output reference plane is at the end of the output lead.


Số phần tương tự - ADA-4643

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
ADA-4643 AVAGO-ADA-4643 Datasheet
107Kb / 12P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifi er
More results

Mô tả tương tự - ADA-4643

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
ADA-4743 HP-ADA-4743 Datasheet
107Kb / 9P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifier
ADA-4543 HP-ADA-4543 Datasheet
111Kb / 10P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifier
logo
Broadcom Corporation.
ADA-4789 BOARDCOM-ADA-4789 Datasheet
395Kb / 13P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifier
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
ADA-4789 AVAGO-ADA-4789_15 Datasheet
395Kb / 13P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifier
ADA-4789 AVAGO-ADA-4789 Datasheet
385Kb / 13P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifier Small Signal Gain Amplifier
ADA-4543 AVAGO-ADA-4543 Datasheet
108Kb / 10P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifi er
ADA-4643 AVAGO-ADA-4643 Datasheet
107Kb / 12P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifi er
ADA-4743 AVAGO-ADA-4743 Datasheet
103Kb / 9P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifi er
logo
New Jersey Semi-Conduct...
MPSU95 NJSEMI-MPSU95 Datasheet
82Kb / 2P
   PNP SILICON DARLINGTON AMPLIFIER TRANSISTOR
logo
ON Semiconductor
MMBTA13LT1 ONSEMI-MMBTA13LT1 Datasheet
235Kb / 8P
   Darlington Amplifier Transistors(NPN Silicon)
March, 2001 ??Rev. 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com