công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5243EVAL bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5243EVAL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 256-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5243EVAL bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD5243EVAL Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5243EVAL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5243EVAL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5243EVAL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5243EVAL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5243EVAL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5243EVAL Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5243EVAL Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5243EVAL Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 20 page
background image
AD5243/AD5248
Rev. 0 | Page 8 of 20
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
–2.0
–1.5
–1.0
–0.5
0
0.5
1.0
1.5
2.0
128
96
32
64
0
160
192
224
256
CODE (DECIMAL)
VDD = 5.5V
TA = 25°C
RAB = 10kΩ
VDD = 2.7V
Figure 5. R-INL vs. Code vs. Supply Voltages
–0.5
–0.4
–0.3
–0.2
–0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
128
96
32
64
0
160
192
224
256
CODE (DECIMAL)
TA = 25°C
RAB = 10kΩ
VDD = 2.7V
VDD = 5.5V
Figure 6. R-DNL vs. Code vs. Supply Voltages
–0.5
–0.4
–0.3
–0.2
–0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
128
96
32
64
0
160
192
224
256
CODE (DECIMAL)
RAB = 10kΩ
VDD = 2.7V
TA = –40°C, +25°C, +85°C, +125°C
VDD = 5.5V
TA = –40°C, +25°C, +85°C, +125°C
Figure 7. INL vs. Code vs. Temperature
–0.5
–0.4
–0.3
–0.2
–0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
128
96
32
64
0
160
192
224
256
CODE (DECIMAL)
VDD = 2.7V; TA = –40°C, +25°C, +85°C, +125°C
RAB = 10kΩ
Figure 8. DNL vs. Code vs. Temperature
–1.0
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
128
96
32
64
0
160
192
224
256
CODE (DECIMAL)
TA = 25°C
RAB = 10kΩ
VDD = 2.7V
VDD = 5.5V
Figure 9. INL vs. Code vs. Supply Voltages
–0.5
–0.4
–0.3
–0.2
–0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
128
96
32
64
0
160
192
224
256
CODE (DECIMAL)
TA = 25°C
RAB = 10kΩ
VDD = 2.7V
VDD = 5.5V
Figure 10. DNL vs. Code vs. Supply Voltages


Số phần tương tự - AD5243EVAL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5243 AD-AD5243 Datasheet
834Kb / 20P
   Dual, 256-Position, I2C-Compatible Digital Potentiometers
AD5243BRM10 AD-AD5243BRM10 Datasheet
803Kb / 20P
   Dual, 256-Position, I2C-Compatible Digital Potentiometers
REV. B
AD5243BRM10 AD-AD5243BRM10 Datasheet
834Kb / 20P
   Dual, 256-Position, I2C-Compatible Digital Potentiometers
AD5243BRM10 AD-AD5243BRM10 Datasheet
834Kb / 20P
   Dual, 256-Position, I2C-Compatible Digital Potentiometers
AD5243BRM10-RL7 AD-AD5243BRM10-RL7 Datasheet
803Kb / 20P
   Dual, 256-Position, I2C-Compatible Digital Potentiometers
REV. B
More results

Mô tả tương tự - AD5243EVAL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
CAT5271 ONSEMI-CAT5271 Datasheet
191Kb / 13P
   Dual 256-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
September, 2009 ??Rev. 1
logo
Analog Devices
AD5245BRJ50 AD-AD5245BRJ50 Datasheet
687Kb / 20P
   256-Position I2C-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
logo
ON Semiconductor
CAT5171 ONSEMI-CAT5171 Datasheet
171Kb / 12P
   256-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
August, 2009 ??Rev. 1
logo
Analog Devices
AD5245BRJ10 AD-AD5245BRJ10 Datasheet
687Kb / 20P
   256-Position I2C-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
AD5245 AD-AD5245 Datasheet
995Kb / 16P
   256-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
REV. 0
AD5245BRJ5 AD-AD5245BRJ5 Datasheet
687Kb / 20P
   256-Position I2C-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
AD5259 AD-AD5259 Datasheet
245Kb / 14P
   Nonvolatile, I2C-Compatible 256-Position, Digital Potentiometer
Rev. PrJ 7/22/04
AD5248 AD-AD5248_16 Datasheet
834Kb / 20P
   Dual, 256-Position, I2C-Compatible Digital Potentiometers
AD5243 AD-AD5243_16 Datasheet
834Kb / 20P
   Dual, 256-Position, I2C-Compatible Digital Potentiometers
AD5243BRMZ100 AD-AD5243BRMZ100 Datasheet
803Kb / 20P
   Dual, 256-Position, I2C-Compatible Digital Potentiometers
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com