công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74AHCT541 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74AHCT541
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal buffer/line driver; 3-state
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74AHCT541 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74AHCT541 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74AHCT541 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74AHCT541 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74AHCT541 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74AHCT541 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74AHCT541 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74AHCT541 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74AHCT541 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74AHCT541 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 16 page
background image
1999 Nov 24
7
Philips Semiconductors
Product specification
Octal buffer/line driver; 3-state
74AHC541; 74AHCT541
Family 74AHCT
Over recommended operating conditions; voltage are referenced to GND (ground = 0 V).
SYMBOL
PARAMETER
TEST CONDITIONS
Tamb (°C)
UNIT
OTHER
VCC (V)
25
−40 to +85 −40 to +125
MIN.
TYP.
MAX. MIN. MAX. MIN. MAX.
VIH
HIGH-level input
voltage
4.5 to 5.5 2.0
−−
2.0
2.0
V
VIL
LOW-level input
voltage
4.5 to 5.5
−−
0.8
0.8
0.8
V
VOH
HIGH-level output
voltage
VI =VIH or VIL;
IO = −50 µA
4.5
4.4
4.5
4.4
4.4
V
VI =VIH or VIL;
IO = −8.0 mA
4.5
3.94
−−
3.8
3.70
V
VOL
LOW-level output
voltage
VI =VIH or VIL;
IO =50 µA
4.5
0
0.1
0.1
0.1
V
VI =VIH or VIL;
IO = 8.0 mA
4.5
−−
0.36
0.44
0.55
V
II
input leakage
current
VI =VIH or VIL
5.5
−−
0.1
1.0
2.0
µA
IOZ
3-state output
OFF-state current
VI =VIH or VIL;
VO =VCC or GND
per input pin;
other inputs at
VCC or GND;
IO =0
5.5
−−
±0.25 −±2.5
−±10.0 µA
ICC
quiescent supply
current
VI =VCC or GND;
IO =0
5.5
−−
4.0
40
80
µA
∆I
CC
additional
quiescent supply
current per input
pin
VI =VCC − 2.1 V
other inputs at
VCC or GND;
IO =0
4.5 to 5.5
−−
1.35
1.5
1.5
mA
CI
input capacitance
−−
310
10
10
pF


Số phần tương tự - 74AHCT541

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74AHCT541 NXP-74AHCT541 Datasheet
94Kb / 16P
   Octal buffer/line driver; 3-state
Rev. 03-12 November 2007
logo
Nexperia B.V. All right...
74AHCT541 NEXPERIA-74AHCT541 Datasheet
247Kb / 15P
   Octal buffer/line driver; 3-state
Rev. 4 - 14 April 2020
74AHCT541-Q100 NEXPERIA-74AHCT541-Q100 Datasheet
717Kb / 17P
   Octal buffer/line driver; 3-state
74AHCT541A NEXPERIA-74AHCT541A Datasheet
201Kb / 14P
   Octal buffer/line driver; 3-state
74AHCT541ABQ NEXPERIA-74AHCT541ABQ Datasheet
201Kb / 14P
   Octal buffer/line driver; 3-state
More results

Mô tả tương tự - 74AHCT541

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74HC541D-T NXP-74HC541D-T Datasheet
55Kb / 7P
   Octal buffer/line driver; 3-state
December 1990
74VHC_VHCT541 PHILIPS-74VHC_VHCT541_15 Datasheet
103Kb / 16P
   Octal buffer/line driver; 3-state
Rev. 01-12 August 2009
74HC_HCT244 PHILIPS-74HC_HCT244_15 Datasheet
145Kb / 18P
   Octal buffer/line driver; 3-state
Rev. 4-24 September 2012
74LVC244APW-T NXP-74LVC244APW-T Datasheet
150Kb / 19P
   Octal buffer/line driver; 3-state
Rev. 8-26 June 2013
logo
Nexperia B.V. All right...
74AHCV244A NEXPERIA-74AHCV244A Datasheet
202Kb / 15P
   Octal buffer/line driver 3-state
74HC244-Q100 NEXPERIA-74HC244-Q100 Datasheet
249Kb / 15P
   Octal buffer/line driver; 3-state
74VHC244 NEXPERIA-74VHC244 Datasheet
608Kb / 16P
   Octal buffer/line driver; 3-state
74VHC541-Q100 NEXPERIA-74VHC541-Q100 Datasheet
714Kb / 17P
   Octal buffer/line driver; 3-state
74HC541-Q100 NEXPERIA-74HC541-Q100 Datasheet
742Kb / 17P
   Octal buffer/line driver; 3-state
74AHC541-Q100 NEXPERIA-74AHC541-Q100 Datasheet
717Kb / 17P
   Octal buffer/line driver; 3-state
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com