công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA70-1 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Tyco Electronics

tên linh kiện CA70-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Cascadable Amplifier 10 to 250 MHz
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

CA70-1 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Tyco Electronics

  CA70-1 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics CA70-1 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Cascadable Amplifier
10 to 250 MHz
A70-1/ SMA70-1
M/A-COM Inc. and its affiliates reserve the right to make changes to the
product(s) or information contained herein without notice. M/A-COM makes
no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its
products for any particular purpose, nor does M/A-COM assume any liability
whatsoever arising out of the use or application of any product(s) or
information.
• North America Tel: 800.366.2266 / Fax: 978.366.2266
• Europe Tel: 44.1908.574.200 / Fax: 44.1908.574.300
• Asia/Pacific Tel: 81.44.844.8296 / Fax: 81.44.844.8298
Visit www.macom.com for additional data sheets and product information.
V2
2
Outline Drawing: TO-8
*
Dimensions are inches (millimeters) ±0.015 (0.38) unless otherwise specified.
Typical Performance Curves at +25°C
Outline Drawing: Surface Mount
*
Outline Drawing: SMA Connectorized
*
WEIGHT: 1 gram (0.04 oz.) max
WEIGHT: 1 gram (0.04 oz.) max
WEIGHT: 19 grams (0.67 oz.) max


Số phần tương tự - CA70-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
CA70-3 MACOM-CA70-3 Datasheet
365Kb / 2P
   Cascadable Amplifier 20 to 250 MHz
More results

Mô tả tương tự - CA70-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
M/A-COM Technology Solu...
A83-1 MA-COM-A83-1 Datasheet
1Mb / 2P
   Cascadable Amplifier 10 to 250 MHz
logo
Tyco Electronics
A70 MACOM-A70_1 Datasheet
369Kb / 2P
   Cascadable Amplifier 10 to 250 MHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
A70-1 MA-COM-A70-1 Datasheet
1Mb / 2P
   Cascadable Amplifier 10 to 250 MHz
logo
Tyco Electronics
A231 MACOM-A231_1 Datasheet
378Kb / 2P
   Cascadable Amplifier 10 to 250 MHz
A70 MACOM-A70 Datasheet
108Kb / 1P
   10 TO 250 MHz CASCADABLE AMPLIFIER
A83-1 MACOM-A83-1 Datasheet
106Kb / 1P
   10 TO 250 MHz CASCADABLE AMPLIFIER
logo
M/A-COM Technology Solu...
A181 MA-COM-A181 Datasheet
1Mb / 2P
   Cascadable Amplifier 10 to 250 MHz
EA54 MA-COM-EA54 Datasheet
126Kb / 2P
   Cascadable Amplifier 10 to 250 MHz
A181 MA-COM-A181_15 Datasheet
636Kb / 3P
   Cascadable Amplifier 10 to 250 MHz
logo
Tyco Electronics
A231 MACOM-A231 Datasheet
109Kb / 1P
   10 TO 250 MHz CASCADABLE AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com