công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ABT841 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74ABT841
Giải thích chi tiết về linh kiện  10-bit bus interface latch 3-State
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74ABT841 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - NXP Semiconductors

  74ABT841 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74ABT841 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74ABT841 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74ABT841 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74ABT841 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74ABT841 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
74ABT841
10-bit bus interface latch (3-State)
2
1995 Sep 06
LOGIC SYMBOL
13
LE
1OE
23
45
67
89
10 11
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9
Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9
23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
SA00244
LOGIC SYMBOL (IEEE/IEC)
223
322
421
520
619
718
817
916
1D
C1
13
EN
1
10
15
11
14
SA00245
FUNCTION TABLE
INPUTS
OUTPUTS
OPERATING
MODE
OE
LE
Dn
Q0 – Q9
L
L
H
H
L
H
L
H
Transparent
L
L
l
h
L
H
Latched
H
X
X
Z
High impedance
L
L
X
NC
Hold
H = High voltage level
h
= High voltage level one set-up time prior to the High-to-Low LE
transition
L
= Low voltage level
l
= Low voltage level one set-up time prior to the High-to-Low LE
transition
↓ = High-to-Low LE transition
NC= No change
X = Don’t care
Z = High impedance “off” state


Số phần tương tự - 74ABT841

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ABT841 NXP-74ABT841 Datasheet
304Kb / 15P
   10-bit bus interface latch; 3-state
Rev. 03-25 March 2010
74ABT841D NXP-74ABT841D Datasheet
304Kb / 15P
   10-bit bus interface latch; 3-state
Rev. 03-25 March 2010
74ABT841DB NXP-74ABT841DB Datasheet
304Kb / 15P
   10-bit bus interface latch; 3-state
Rev. 03-25 March 2010
74ABT841PW NXP-74ABT841PW Datasheet
304Kb / 15P
   10-bit bus interface latch; 3-state
Rev. 03-25 March 2010
More results

Mô tả tương tự - 74ABT841

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ABT841 NXP-74ABT841 Datasheet
304Kb / 15P
   10-bit bus interface latch; 3-state
Rev. 03-25 March 2010
MB2841 PHILIPS-MB2841 Datasheet
66Kb / 10P
   Dual 10-bit bus interface latch 3-State
August 24, 1993
74ABT16841A PHILIPS-74ABT16841A Datasheet
82Kb / 10P
   20-bit bus interface latch 3-State
1998 Feb 27
logo
Texas Instruments
SN74LVC841A TI-SN74LVC841A Datasheet
136Kb / 9P
[Old version datasheet]   10-BIT BUS-INTERFACE D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LVC841APWR TI-SN74LVC841APWR Datasheet
633Kb / 17P
[Old version datasheet]   10-BIT BUS-INTERFACE D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALS29841 TI-SN74ALS29841 Datasheet
88Kb / 6P
[Old version datasheet]   10-BIT BUS-INTERFACE D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LVC841A TI1-SN74LVC841A_16 Datasheet
843Kb / 17P
[Old version datasheet]   10-BIT BUS-INTERFACE D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
NXP Semiconductors
74ALVCH16841 PHILIPS-74ALVCH16841 Datasheet
77Kb / 10P
   20-bit bus interface D-type latch 3-State
1998 Jul 27
74ALVCH16843 PHILIPS-74ALVCH16843 Datasheet
84Kb / 12P
   18-bit bus-interface D-type latch 3-State
1998 Aug 04
74ALVCH16843 PHILIPS-74ALVCH16843_15 Datasheet
88Kb / 12P
   18-bit bus-interface D-type latch (3-State)
1998 Aug 04
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com