công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ABT652AD bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74ABT652AD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal transceiver/register, non-inverting 3-State
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74ABT652AD bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - NXP Semiconductors

  74ABT652AD Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74ABT652AD Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74ABT652AD Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74ABT652AD Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74ABT652AD Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74ABT652AD Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74ABT652AD Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74ABT652AD Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
74ABT652A
Octal transceiver/register, non-inverting (3-State)
1995 Apr 19
8
TEST CIRCUIT AND WAVEFORM
PULSE
GENERATOR
RT
VIN
VOUT
CL
RL
VCC
RL
7.0V
Test Circuit for 3-State Outputs
VM
VM
tW
AMP (V)
NEGATIVE
PULSE
10%
10%
90%
90%
0V
VM
VM
tW
AMP (V)
POSITIVE
PULSE
90%
90%
10%
10%
0V
tTHL (tF)
tTLH (tR)
tTHL (tF)
tTLH (tR)
VM = 1.5V
Input Pulse Definition
DEFINITIONS
RL = Load resistor; see AC CHARACTERISTICS for value.
CL = Load capacitance includes jig and probe capacitance;
see AC CHARACTERISTICS for value.
RT = Termination resistance should be equal to ZOUT of
pulse generators.
INPUT PULSE REQUIREMENTS
FAMILY
Amplitude
Rep. Rate
tW
tR
tF
74ABT
3.0V
1MHz
500ns
2.5ns
2.5ns
SWITCH POSITION
TEST
SWITCH
tPLZ
closed
tPZL
closed
All other
open
SA00012
D.U.T.


Số phần tương tự - 74ABT652AD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ABT652AD NXP-74ABT652AD Datasheet
113Kb / 19P
   Octal transceiver/register; non-inverting; 3-state
Rev. 02-12 March 2010
74ABT652ADB NXP-74ABT652ADB Datasheet
113Kb / 19P
   Octal transceiver/register; non-inverting; 3-state
Rev. 02-12 March 2010
More results

Mô tả tương tự - 74ABT652AD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ABT652A NXP-74ABT652A Datasheet
113Kb / 19P
   Octal transceiver/register; non-inverting; 3-state
Rev. 02-12 March 2010
74F646 PHILIPS-74F646 Datasheet
121Kb / 16P
   Octal transceiver/register, non-inverting 3-State
1990 Sep 25
74LVT652 PHILIPS-74LVT652 Datasheet
110Kb / 14P
   3.3V Octal transceiver/register, non-inverting 3-State
1998 Feb 19
74ABT648 PHILIPS-74ABT648 Datasheet
120Kb / 14P
   Octal transceiver/register, inverting 3-State
1998 Jun 08
74ABT651 PHILIPS-74ABT651 Datasheet
88Kb / 7P
   Octal transceiver/register, inverting 3-State
1995 Sep 06
logo
Motorola, Inc
MC74AC652 MOTOROLA-MC74AC652 Datasheet
233Kb / 8P
   OCTAL TRANSCEIVER/REGISTER WITH 3-STATE OUTPUTS (NON-INVERTING)
MC74AC646 MOTOROLA-MC74AC646 Datasheet
258Kb / 9P
   OCTAL TRANSCEIVER/REGISTER WITH 3-STATE OUTPUTS (NON-INVERTING)
logo
ON Semiconductor
MC74AC646 ONSEMI-MC74AC646 Datasheet
82Kb / 12P
   OCTAL TRANSCEIVER/REGISTER WITH 3-STATE OUTPUTS (NON-INVERTING)
May, 2001 ??Rev. 5
logo
NXP Semiconductors
74HC648 PHILIPS-74HC648 Datasheet
95Kb / 12P
   Octal bus transceiver/register; 3-state; inverting
December 1990
logo
Motorola, Inc
MC74AC648 MOTOROLA-MC74AC648 Datasheet
255Kb / 9P
   OCTAL TRANSCEIVER/REGISTER WITH 3-STATE OUTPUTS (INVERTING)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com