công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
GS74108AGX-12I bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - GSI Technology |
|
GS74108AGX-12I bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - GSI Technology |
10 / 13 page Pin A1 Index A1 E Top View Side View D A aaa Pin A1 Index E1 Bottom View D1 c e e Solder Ball fb Symbol Unit: mm A 1.10±0.10 A1 0.20~0.30 fb f0.30~0.40 c 0.36(TYP) D 10.0±0.05 D1 5.25 E 6.0±0.05 E1 3.75 e 0.75(TYP) aaa 0.10 A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 GS74108ATP/J/X Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com. Rev: 1.07 1/2006 10/13 © 2001, Giga Semiconductor, Inc. 6 mm x 10 mm FPBGA |
Số phần tương tự - GS74108AGX-12I |
|
Mô tả tương tự - GS74108AGX-12I |